công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2314 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SC2314
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SC2314 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SC2314 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2314 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2314 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=10µA,IE=0
75
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=1mA,IB=0
45
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=10µA,IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=40V,IE=0
1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=4V,IC=0
1
μA
DC current gain
hFE
VCE=5V, IC=500mA
60
320
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=500mA,IB=50mA
0.6
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC=500mA,IB=50mA
1.2
V
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V,IE=0, f=1MHz
25
pF
Transition frequency
fT
VCE=10V,IC=50mA
180
MHz
CLASSIFICATION OF hFE
RANK
D
E
F
RANGE
60-120
100-200
160-320
www.cj-elec.com
2
C,Aug,2017
(/(&75,&$/&+$5$&7(5,67,&6
a
T =25
unless otherwise specified


Số phần tương tự - 2SC2314

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SC2314 SANYO-2SC2314 Datasheet
85Kb / 3P
   27MHz CB Transceiver Driver Applications?
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
2SC2314 TGS-2SC2314 Datasheet
59Kb / 1P
   27 MHz CB Transceiver Driver Applications
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC2314 ISC-2SC2314 Datasheet
236Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC2314 FOSHAN-2SC2314 Datasheet
1,021Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-126F Plastic Package.
logo
Sanyo Semicon Device
2SC2314 SANYO-2SC2314 Datasheet
98Kb / 4P
   27MHz CB Transceiver Driver Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SC2314

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MJE170 JIANGSU-MJE170 Datasheet
919Kb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1167 JIANGSU-2SB1167 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD138 JIANGSU-BD138 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD233 JIANGSU-BD233 Datasheet
285Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD433 JIANGSU-BD433 Datasheet
939Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD669AL JIANGSU-2SD669AL Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
3DA882 JIANGSU-3DA882 Datasheet
954Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
MJE13003 DGNJDZ-MJE13003 Datasheet
171Kb / 1P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
D882 DGNJDZ-D882 Datasheet
397Kb / 2P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD439 DGNJDZ-BD439 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com