công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2230 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SC2230
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SC2230 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SC2230 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2230 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2230 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2230/2230A TRANSISTOR (NPN)
FEATURE
High voltage: VCEO=180V(2SC2230A)
High DC Current Gain
MAXIMUM RATINGS (Ta=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
200
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
2SC2230
2SC2230A
160
180
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
5
V
IC
Collector Current -Continuous
0.1
A
PC
Collector Power Dissipation
0.8
W
TJ
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55 to +150
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS (Ta=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC= 100µA , IE=0
200
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC= 10 mA, IB=0
2SC2230
2SC2230A
160
180
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE= 10µA, IC =0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=200V, IE=0
0.1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V, IC=0
0.1
µA
hFE
VCE=10 V, IC= 10mA
120
400
DC current gain
hFE2
VCE=10 V, IC= 50mA
80
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC= 50m A, IB= 5mA
0.5
V
Base-emitter voltage
VBE
IC= 1 mA, VCE= 10V
0.5
0.7
V
Transition frequency
f T
VCE= 10 V, IC= 10mA
50
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V,IE=0,f=1MHz
7
pF
CLASSIFICATION OF hFE1
Rank
Y
GR
Range
120-240
200-400
TO-92MOD
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE
JC T
www.cj-elec.com
1
A,Jun,2014
www.cj-elec.com
C,Mar,2016


Số phần tương tự - 2SC2230

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SC2230 TOSHIBA-2SC2230 Datasheet
180Kb / 3P
   TRANSISTOR (HIGH VOLTAGE GENERAL AMPLIFIER, COLOR TV CLASS B SOUND OUTPUT APPLICATIONS)
2SC2230 TOSHIBA-2SC2230 Datasheet
133Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused Type (PCT Process)
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SC2230 WINNERJOIN-2SC2230 Datasheet
136Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC2230 FOSHAN-2SC2230 Datasheet
869Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
2SC2230 KOOCHIN-2SC2230 Datasheet
286Kb / 3P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Mô tả tương tự - 2SC2230

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA965 JIANGSU-2SA965 Datasheet
4Mb / 4P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SB985 JIANGSU-2SB985 Datasheet
3Mb / 5P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1627A JIANGSU-2SC1627A Datasheet
6Mb / 4P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
3CG751 JIANGSU-3CG751 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SB740 JIANGSU-2SB740 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SB927 JIANGSU-2SB927 Datasheet
2Mb / 3P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Avic Technology
AV966 AVICTEK-AV966 Datasheet
424Kb / 3P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KSA931 JIANGSU-KSA931 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
KSC2316 JIANGSU-KSC2316 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
KSC2328A JIANGSU-KSC2328A Datasheet
1Mb / 3P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com