công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2229 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SC2229
Giải thích chi tiết về linh kiện  T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SC2229 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SC2229 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2229 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2229 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2229 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2229 Datasheet HTML 5Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
0.1
1
10
10
100
0.1
1
10
100
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
0.30
0.1
1
10
1
0
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
1000
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.1
1
10
0.1
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
02
46
8
10
0
5
10
15
20
400
30
50
h
FE
——
COMMON EMITTER
V
CE=5V
3
30
0.3
T
a=100
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
3
30
0.3
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
β=10
T
a=25
T
a=100
I
C
V
CEsat
——
30
3
100
10
3
0.3
20
C
ob
C
ib
REVERSE VOLTAGE V (V)
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
V
CB
/ V
EB
C
ob
/ C
ib
——
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
P
C
——
T
a
50
V
BE
I
C
——
30
3
0.3
T
a=25
T
a=100
COMMON EMITTER
V
CE=5V
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE (V)
3
30
0.3
β=10
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
50
I
C
V
BEsat
——
Static Characteristic
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
100uA
90uA
80uA
70uA
60uA
50uA
40uA
30uA
20uA
I
B=10uA
COMMON
EMITTER
T
a=25
Typical Characteristics
www.cj-elec.com
3
www.cj-elec.com
D,Aug,2017


Số phần tương tự - 2SC2229

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SC2229 TOSHIBA-2SC2229 Datasheet
189Kb / 3P
   TRANSISTOR (BLACK AND WHITE TV VIDEO OUTPUT, HIGH VOLTAHE SWITCHING, DRIVER STAGE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC2229 TOSHIBA-2SC2229 Datasheet
124Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused Type (PCT Process)
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SC2229 WINNERJOIN-2SC2229 Datasheet
136Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC2229 FOSHAN-2SC2229 Datasheet
897Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC2229 SECOS-2SC2229 Datasheet
356Kb / 2P
   50mA , 200V NPN Plastic Encapsulated Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SC2229

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KSA910 JIANGSU-KSA910 Datasheet
1Mb / 3P
   T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SD789 JIANGSU-2SD789 Datasheet
2Mb / 3P
   T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1247 JIANGSU-2SD1247 Datasheet
1Mb / 3P
   T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1283 JIANGSU-2SA1283 Datasheet
2Mb / 3P
   T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SC3243 JIANGSU-2SC3243 Datasheet
2Mb / 3P
   T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
KSC2330 JIANGSU-KSC2330 Datasheet
1Mb / 3P
   T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1371 JIANGSU-2SA1371 Datasheet
2Mb / 3P
   T O-92MOD Plastic-Encapsulate Transistor
2SA965 JIANGSU-2SA965 Datasheet
4Mb / 4P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SB985 JIANGSU-2SB985 Datasheet
3Mb / 5P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
2SC1627A JIANGSU-2SC1627A Datasheet
6Mb / 4P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com