công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK25C48-W35 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STK25C48-W35
Giải thích chi tiết về linh kiện  2K X 8 AUTOSTORE NVSRAM
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

STK25C48-W35 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STK25C48-W35 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STK25C48-W35 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STK25C48-W35 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STK25C48-W35 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STK25C48-W35 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STK25C48-W35 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STK25C48-W35 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STK25C48-W35 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
STK25C48
July 1999
3-33
SRAM READ CYCLES #1 & #2
(VCC = 5.0V ± 10%)
b
Note g:
W must be high during SRAM READ cycles and low during SRAM WRITE cycles.
Note h:
I/O state assumes E, G < VIL and W > VIH; device is continuously selected.
Note i:
Measured + 200mV from steady state output voltage.
SRAM READ CYCLE #1: Address Controlledg, h
SRAM READ CYCLE #2: E Controlledg
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK25C48-20
STK25C48-25
STK25C48-35
STK25C48-45
UNITS
#1, #2
Alt.
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
1tELQV
tACS
Chip Enable Access Time
20
25
35
45
ns
2tAVAV
g
tRC
Read Cycle Time
20
25
35
45
ns
3tAVQV
h
tAA
Address Access Time
22
25
35
45
ns
4tGLQV
tOE
Output Enable to Data Valid
8
10
15
20
ns
5tAXQX
h
tOH
Output Hold after Address Change
5
5
5
5
ns
6tELQX
tLZ
Chip Enable to Output Active
5
5
5
5
ns
7tEHQZ
i
tHZ
Chip Disable to Output Inactive
7
10
13
15
ns
8tGLQX
tOLZ
Output Enable to Output Active
0
0
0
0
ns
9tGHQZ
i
tOHZ
Output Disable to Output Inactive
7
10
13
15
ns
10
tELICCH
f
tPA
Chip Enable to Power Active
0
0
0
0
ns
11
tEHICCL
e, f
tPS
Chip Disable to Power Standby
25
25
35
45
ns
DATA VALID
5
tAXQX
3
tAVQV
DQ (DATA OUT)
ADDRESS
2
tAVAV
6
tELQX
STANDBY
DATA VALID
8
tGLQX
4
tGLQV
DQ (DATA OUT)
E
ADDRESS
2
tAVAV
G
ICC
ACTIVE
1
tELQV
10
tELICCH
11
tEHICCL
7
tEHQZ
9
tGHQZ


Số phần tương tự - STK25C48-W35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK25C48 SIMTEK-STK25C48 Datasheet
310Kb / 10P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results

Mô tả tương tự - STK25C48-W35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
STK22C48 CYPRESS-STK22C48 Datasheet
514Kb / 14P
   16 Kbit (2K x 8) AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK17T88 SIMTEK-STK17T88 Datasheet
581Kb / 28P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM
STK25C48 SIMTEK-STK25C48 Datasheet
310Kb / 10P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK15C68 ETC-STK15C68 Datasheet
76Kb / 9P
   8K x 8 AutoStore nvSRAM
STK22C48 ETC1-STK22C48 Datasheet
297Kb / 11P
   2K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK10C48 ETC-STK10C48 Datasheet
106Kb / 9P
   2K X 8 NVSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK14C88-5 CYPRESS-STK14C88-5 Datasheet
535Kb / 17P
   256 Kbit (32K x 8) AutoStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
U631H16 SIMTEK-U631H16 Datasheet
133Kb / 13P
   SimtekSoftStore 2K x 8 nvSRAM
U630H16 SIMTEK-U630H16 Datasheet
152Kb / 15P
   HardStore 2K x 8 nvSRAM
logo
List of Unclassifed Man...
U63716 ETC-U63716 Datasheet
206Kb / 13P
   CAPSTORE 2K X 8 NVSRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com