công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC62WV256SC bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC62WV256SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  VERY LOW POWER/VOLTAGE CMOS SRAM
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

STC62WV256SC bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC62WV256SC Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV256SC Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Revision 2.3
Jan.
2004
8
ORDERING INFORMATION
STC
STC62WV256
R0201-
STC62WV256
PACKAGE DIMENSIONS
PACKAGE DIMENSIONS
θ
b
BASE METAL
WITH PLATING
c1
c
b1
SOP - 28
0.020 ± 0.005X45°
Note:
STC (STC International Limited.) assumes no responsibility for the application or use of any product or circuit described herein. STC does not authorize its products
for use as critical components in any application in which the failure of the
STC product may be expected to result in significant injury or death, including life-support
systems and critical medical instruments.
PACKAGE
J: SOJ
S: SOP
P: PDIP
T: TSOP (8mm x 13.4mm)
D: DICE
STC62WV256
X X
Z
Y Y
GRADE
C: +0oC ~ +70oC
I: -40oC ~ +85oC
SPEED
70: 70ns
PKG MATERIAL
-: Normal
G: Green
P: Pb free


Số phần tương tự - STC62WV256SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STC62WV25616 ETC1-STC62WV25616 Datasheet
252Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 256K X 16 bit
STC62WV25616AC ETC1-STC62WV25616AC Datasheet
252Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 256K X 16 bit
STC62WV25616AI ETC1-STC62WV25616AI Datasheet
252Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 256K X 16 bit
STC62WV25616DC ETC1-STC62WV25616DC Datasheet
252Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 256K X 16 bit
STC62WV25616DI ETC1-STC62WV25616DI Datasheet
252Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 256K X 16 bit
More results

Mô tả tương tự - STC62WV256SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BS62LV8007 ETC-BS62LV8007 Datasheet
263Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
STC62WV1024 ETC-STC62WV1024 Datasheet
437Kb / 10P
   VERY LOW POWER VOLTAGE CMOS SRAM
logo
Brilliance Semiconducto...
BS616LV1012 BSI-BS616LV1012 Datasheet
260Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
STC62WV5128 ETC-STC62WV5128 Datasheet
373Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
STC62WV51216 ETC-STC62WV51216 Datasheet
280Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
Wing Shing Computer Com...
WS628512 WINGS-WS628512 Datasheet
392Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
Brilliance Semiconducto...
BS62LV1027 BSI-BS62LV1027 Datasheet
427Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
Wing Shing Computer Com...
WS62256 WINGS-WS62256 Datasheet
353Kb / 9P
   Very Low Power / Voltage CMOS SRAM 32K X 8bit
logo
Brilliance Semiconducto...
BS62LV1029 BSI-BS62LV1029 Datasheet
424Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 8 bit
BS616LV2013 BSI-BS616LV2013 Datasheet
241Kb / 11P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com