công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X0205MA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện X0205MA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor in a TO-92 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

X0205MA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  X0205MA Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. X0205MA Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. X0205MA Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. X0205MA Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. X0205MA Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. X0205MA Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
X0205MA
Rev.F Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
1 / 6
TO-92 塑封封装单向可控硅。Thyristor in a TO-92 Plastic Package.

该管的正向导通电压低和浪涌电流承受力高的特点,可控硅自身功耗低、可靠性高可在较差环境下工作。
these devices are optimized in forward voltage drop and inrush current capabilities, for reduced power
losses and high reliability in harsh environments.
X02 系列单向可控硅适合高灵敏控制应用,如:漏电保护器、低功率过压保护器、电容性的点火线路。
The X02 SCR series is suitable for all applications where the available gate current is limited ,such as
ground fault circuit interruptors, over voltage crowbar protection in low power supplies, capacitive
ignition circuits.

PIN1
:Anode
PIN 2
:Gate
PIN 3
:Cathode
放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking
见印章说明。See Marking Instructions.
描述 / Descriptions
特征 / Features
用途 / Applications
内部等效电路 / Equivalent Circuit
引脚排列 / Pinning
1 23


Số phần tương tự - X0205MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
X0205MA STMICROELECTRONICS-X0205MA Datasheet
147Kb / 6P
   1.25A SCRs
X0205MA STMICROELECTRONICS-X0205MA Datasheet
136Kb / 11P
   1.25 A sensitive gate SCR
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
X0205MA HAOPIN-X0205MA Datasheet
645Kb / 5P
   Blocking voltage to 600 V
logo
STMicroelectronics
X0205MA-1BA2 STMICROELECTRONICS-X0205MA-1BA2 Datasheet
147Kb / 6P
   1.25A SCRs
X0205MA-2BL2 STMICROELECTRONICS-X0205MA-2BL2 Datasheet
147Kb / 6P
   1.25A SCRs
More results

Mô tả tương tự - X0205MA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MCR22 FOSHAN-MCR22 Datasheet
1Mb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
C106 FOSHAN-C106 Datasheet
788Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
MCR100 FOSHAN-MCR100 Datasheet
788Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
2N5064 FOSHAN-2N5064 Datasheet
1Mb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
X0605MK FOSHAN-X0605MK Datasheet
755Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
PCR406 FOSHAN-PCR406 Datasheet
705Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
XL1225 FOSHAN-XL1225 Datasheet
702Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
MAC97A8 FOSHAN-MAC97A8 Datasheet
938Kb / 7P
   Triac in a TO-92 Plastic Package
BT131 FOSHAN-BT131 Datasheet
763Kb / 6P
   Triac in a TO-92 Plastic Package
MAC97A6 FOSHAN-MAC97A6 Datasheet
921Kb / 7P
   Triac in a TO-92 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com