công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML2722 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Micro Linear Corporation

tên linh kiện ML2722
Giải thích chi tiết về linh kiện  900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver Final Datasheet
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRO-LINEAR [Micro Linear Corporation]
Trang chủ  http://www.microlinear.com
Logo MICRO-LINEAR - Micro Linear Corporation

ML2722 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Micro Linear Corporation

Back Button ML2722 Datasheet HTML 7Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 8Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 9Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 10Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 11Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 12Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 13Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 14Page - Micro Linear Corporation ML2722 Datasheet HTML 15Page - Micro Linear Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
ML2722
DS2722-F-05
FINAL DATASHEET
DECEMBER 2003
11
PIN
SIGNAL
NAME
I/O
FUNCTION
DIAGRAM
7
TPC/TPQ
O (open
drain)
Transmit power control output. This
open-drain output is pulled low when the
TPC bit in serial register #0 is set.
Transitions on TPC are synchronized to
the falling edge of RXON. In analog test
modes, this pin and the RSSI output
become test access points controlled by
the serial control bus.
31
VSS
VDD
100
7 TPC/TPQ
8
TPQ
MUX
VSS
8
TPC
MUX
TPC
9
REF
I
Input for the 12.288 MHz or 6.144 MHz
reference frequency. This input is used
as the reference frequency for the PLL
and as a calibration frequency for the on-
chip filters. This is a self-biased CMOS
input that is designed to be driven either
by an AC-coupled sine wave.
9
VSS
REF
VCC5
24
8
40k
40k
11
QPO
O
Charge Pump Output of the phase
detector. This is connected to the
external PLL loop filter.
10
VSS
RVCC1
11 QPO
8
VCC5
24


Số phần tương tự - ML2722

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2722 MICRO-LINEAR-ML2722 Datasheet
254Kb / 28P
   900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML2722DH MICRO-LINEAR-ML2722DH Datasheet
254Kb / 28P
   900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML2722DH-T MICRO-LINEAR-ML2722DH-T Datasheet
254Kb / 28P
   900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML2722 MICRO-LINEAR-ML2722_05 Datasheet
254Kb / 28P
   900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
More results

Mô tả tương tự - ML2722

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2724 MICRO-LINEAR-ML2724 Datasheet
864Kb / 26P
   2.4GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver Final Datasheet
ML2722 MICRO-LINEAR-ML2722_05 Datasheet
254Kb / 28P
   900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML5800 MICRO-LINEAR-ML5800 Datasheet
1Mb / 24P
   5.8GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML2724 MICRO-LINEAR-ML2724_05 Datasheet
293Kb / 26P
   2.4GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
ML5800 MICRO-LINEAR-ML5800_06 Datasheet
277Kb / 25P
   5.8GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver
logo
SIRENZA MICRODEVICES
ML2726 SIRENZA-ML2726 Datasheet
265Kb / 25P
   2.4GHz Low-IF 2.0Mbps FSK Transceiver
logo
List of Unclassifed Man...
SPRF2738A ETC1-SPRF2738A Datasheet
428Kb / 12P
   Low Power FM/FSK IF IC
logo
Linx Technologies
HUM-900-DT LINX-HUM-900-DT Datasheet
2Mb / 37P
   900MHz HumDTTM Series Transceiver
2015
logo
Analog Devices
ADF7242 AD-ADF7242 Datasheet
1Mb / 108P
   Low Power IEEE 802.15.4/Proprietary GFSK/FSK Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC
REV. 0
logo
List of Unclassifed Man...
TRW-900C ETC2-TRW-900C Datasheet
520Kb / 24P
   Wireless Low Cost 900MHz RF Transceiver Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com