công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6610AH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM6610AH
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Monolithic Analog Output Temperature Sensor IC
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM6610AH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM6610AH Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610AH Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610AH Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610AH Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610AH Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610AH Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6610AH Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
SM6610 series
NIPPON PRECISION CIRCUITS INC.—3
SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings
VSS = 0V
Recommended Operating Conditions
VSS = 0V
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
− 0.5 to 7.0
V
Input voltage range
VIN
− 0.5 to VDD + 0.5
V
Output voltage range
VOUT
− 0.5 to VDD + 0.5
V
Storage temperature range
Tstg
− 55 to 125
°C
Power dissipation
PD
10
mW
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
AH, LH version
4.0 to 5.5
V
BH, MH version
2.4 to 5.5
V
Operating temperature range
Topr
AH, LH version
− 40 to 100
°C
BH, MH version
VDD = 2.4 to 2.7V
− 20 to 100
°C
VDD = 2.7 to 5.5V
− 40 to 100
°C


Số phần tương tự - SM6610AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6610AH NPC-SM6610AH Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
More results

Mô tả tương tự - SM6610AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM6610AH NPC-SM6610AH Datasheet
84Kb / 6P
   CMOS Monolithic Temperature Sensor IC
logo
Rohm
BD1020HFV ROHM-BD1020HFV_15 Datasheet
1Mb / 13P
   Temperature Sensor IC Analog Output
BD1020HFV ROHM-BD1020HFV_10 Datasheet
295Kb / 6P
   Analog Output Temperature Sensor IC
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1522 MITSUMI-MM1522 Datasheet
85Kb / 4P
   Analog voltage output temperature sensor Monolithic IC MM1522XU/XN
logo
Seiko Instruments Inc
S8110C SII-S8110C Datasheet
486Kb / 23P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-58LM20A SII-S-58LM20A Datasheet
509Kb / 27P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-8110C SII-S-8110C Datasheet
324Kb / 21P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-5815A SII-S-5815A Datasheet
240Kb / 16P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S-5813A SII-S-5813A Datasheet
183Kb / 18P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
S58LM20A SII-S58LM20A Datasheet
538Kb / 28P
   CMOS TEMPERATURE SENSOR IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com