công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1627A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SC1627A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SC1627A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SC1627A Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1627A Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1627A Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1627A Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1627A Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1627A Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2SC1627A
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
2 / 6
参数
Parameter
符号
Symbol
数值
Rating
单位
Unit
Collector to Base Voltage
VCBO
80
V
Collector to Emitter Voltage
VCEO
80
V
Emitter to Base Voltage
VEBO
5.0
V
Collector Current - Continuous
IC
400
mA
Emitter Current – Continuous
IE
-400
mA
Collector Power Dissipation
PC
800
mW
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55~150
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Collector to Emitter Breakdown
Voltage
VCEO
IC=5.0mA
IB=0
80
V
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCB=50V
IE=0
0.1
μA
Emitter Cut-Off Current
IEBO
VEB=5.0V
IC=0
0.1
μA
DC Current Gain
hFE(1)
VCE=2.0V
IC=50mA
70
240
hFE(2)
VCE=2.0V
IC=200mA
40
Collector to Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat) IC=200mA
IB=20mA
0.4
V
Base to Emitter Voltage
VBE
VCE=2.0V
IC=5.0mA
0.55
0.8
V
Transition Frequency
fT
VCE=10V
IC=10mA
100
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V
f=1.0MHz
10
pF
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


Số phần tương tự - 2SC1627A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SC1627A TOSHIBA-2SC1627A Datasheet
146Kb / 2P
   TRANSISTOR (ERIVER STAGE, VOLTAGE AMPLIFIER APPLICATIONS)
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SC1627A TEL-2SC1627A Datasheet
64Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Toshiba Semiconductor
2SC1627A TOSHIBA-2SC1627A Datasheet
112Kb / 4P
   Silicon NPN Epitaxial Type (PCT Process)
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SC1627A WINNERJOIN-2SC1627A Datasheet
131Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SC1627A JIANGSU-2SC1627A Datasheet
6Mb / 4P
   TO-92MOD Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SC1627A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KTC3205 FOSHAN-KTC3205 Datasheet
903Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SD882L FOSHAN-2SD882L Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
KTD1347 FOSHAN-KTD1347 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package.
2SC1384 FOSHAN-2SC1384 Datasheet
722Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC3328 FOSHAN-2SC3328 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC2705 FOSHAN-2SC2705 Datasheet
900Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SD667 FOSHAN-2SD667 Datasheet
903Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SD1207 FOSHAN-2SD1207 Datasheet
948Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC2482 FOSHAN-2SC2482 Datasheet
894Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC2703 FOSHAN-2SC2703 Datasheet
951Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com