công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MLZ1608DR47DT000 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TDK Electronics

tên linh kiện MLZ1608DR47DT000
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors (Coils)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

MLZ1608DR47DT000 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TDK Electronics

  MLZ1608DR47DT000 Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics MLZ1608DR47DT000 Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics MLZ1608DR47DT000 Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Inductors (Coils)
2 of 3
Creation Date : August 29, 2017 (GMT)
MLZ1608DR47DT000
Characteristic Graphs(This is reference data, and does not guarantee the products characteristics.)
Impedance
MLZ1608DR47DT000
Rac
MLZ1608DR47DT000
Inductance
MLZ1608DR47DT000
Q
MLZ1608DR47DT000
Temperature Rise by DC
MLZ1608DR47DT000 (Amb. Temp. = 20 °C)
! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.


Số phần tương tự - MLZ1608DR47DT000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
MLZ1608DR10DT000 TDK-MLZ1608DR10DT000 Datasheet
156Kb / 3P
   Inductors (Coils)
MLZ1608DR22DT000 TDK-MLZ1608DR22DT000 Datasheet
155Kb / 3P
   Inductors (Coils)
More results

Mô tả tương tự - MLZ1608DR47DT000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
CLF12577NIT-6R8N-D TDK-CLF12577NIT-6R8N-D Datasheet
322Kb / 3P
   Inductors (Coils)
CLF12577NIT-100M-D TDK-CLF12577NIT-100M-D Datasheet
321Kb / 3P
   Inductors (Coils)
CLF12577NIT-101M-D TDK-CLF12577NIT-101M-D Datasheet
321Kb / 3P
   Inductors (Coils)
CLF12577NIT-150M-D TDK-CLF12577NIT-150M-D Datasheet
322Kb / 3P
   Inductors (Coils)
MLJ1005WR16JT000 TDK-MLJ1005WR16JT000 Datasheet
69Kb / 3P
   Inductors (Coils)
NLCV32T-3R3M-PFD TDK-NLCV32T-3R3M-PFD Datasheet
193Kb / 4P
   Inductors (Coils)
NLV25T-2R2J-EF TDK-NLV25T-2R2J-EF Datasheet
181Kb / 3P
   Inductors (Coils)
MHQ0402PSA1N2BT000 TDK-MHQ0402PSA1N2BT000_17 Datasheet
186Kb / 3P
   Inductors (Coils)
MHQ0402PSA1N3CT000 TDK-MHQ0402PSA1N3CT000_17 Datasheet
188Kb / 3P
   Inductors (Coils)
MHQ0402PSA1N5BT000 TDK-MHQ0402PSA1N5BT000_17 Datasheet
187Kb / 3P
   Inductors (Coils)
MHQ0402PSA3N3BT000 TDK-MHQ0402PSA3N3BT000_17 Datasheet
186Kb / 3P
   Inductors (Coils)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com