công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTB1124 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện KTB1124
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

KTB1124 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  KTB1124 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTB1124 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTB1124 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTB1124 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTB1124 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTB1124 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
KTB1124
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
1 / 6
SOT-89 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.

选用 MBIT 工艺规程,集电极-发射集饱和压降低,开关速度快,小电流电容和宽阔的安全工作区, 可与
互补 KTD1624。
Adoption of MBIT processes, low collector-to-emitter saturation voltage, fast switching Speed, Large
current capacity and wide ASO, Complementary to KTD1624.

用于电压调整器,转播驱动器,灯管驱动器,电力设备。
Voltage regulators ,relay drivers lamp drivers, electrical equipment.

内部等效电路 / Equivalent Circuit
PIN1
:Base
PIN 2
:Collector
PIN 3
:Emitter
印章代码 / Marking
hFE Classifications
Symbol
A
B
C
hFE Range
100~200
140~280
200~400
Marking
HXA
HXB
HXC
描述 / Descriptions
特征 / Features
用途 / Applications
引脚排列 / Pinning
1
3
2


Số phần tương tự - KTB1124

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB1124 KEC-KTB1124 Datasheet
88Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (VOLTAGE REGULATOR RELAY LAMP DRIVER, ELECTRICAL EQUIPMENT)
KTB1124 KEC-KTB1124 Datasheet
521Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
logo
Nanjing International G...
KTB1124 DGNJDZ-KTB1124 Datasheet
608Kb / 4P
   Medium power transistor(-60V,-3A)
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB1124 KEC-KTB1124_08 Datasheet
521Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
KTB1124 KEC-KTB1124_15 Datasheet
521Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - KTB1124

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MMBTA92T FOSHAN-MMBTA92T Datasheet
771Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SA1201 FOSHAN-2SA1201 Datasheet
918Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB798 FOSHAN-2SB798 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB1424 FOSHAN-2SB1424 Datasheet
781Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SA1203 FOSHAN-2SA1203 Datasheet
818Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB1260 FOSHAN-2SB1260 Datasheet
669Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
MMBT5401T FOSHAN-MMBT5401T Datasheet
949Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
logo
Rectron Semiconductor
8850T RECTRON-8850T Datasheet
363Kb / 7P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SA1213 FOSHAN-2SA1213 Datasheet
949Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
PBSS5350X FOSHAN-PBSS5350X Datasheet
908Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB766A FOSHAN-2SB766A Datasheet
908Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com