công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA38N30 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA38N30
Giải thích chi tiết về linh kiện  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA38N30 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA38N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA38N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA38N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA38N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA38N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA38N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA38N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA38N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 ?    #
"B!   ?




8


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

)7,E71=7H,,==,+=E=,7<E)I=E)<=@7EHH,E=,7=)J
:,HE=,=77:,+=,=17)C717JH7,=7< )7,E71=)H=)J
17)C717J),77<HE=)::17)7,H=)J:,H,7,H7=,7C=E=,=7K
=7E=,=7+=J)J17==H=,7:)=,7<E,E=,7<EE=,

)7,E71 :,H ),=  )HE,7D= , H= ) ,77)1 := 7 17= H::,
=+7= , J= @7EH E= =L:,= @,7= )::,+)1  )7,E71 =7H,
7=,)7)1
)M
0 1! ! 
 24  "
2"4 2 4 
    
!   "   " "  B  
  N
8 )     
!          "
" B    
!   !

    !
 ! "#
$#$
 "
)! 7
!7

   
 !     
 
: 
: 
  
  ""  
    !?
 !

7 
 : 
       
  !? 
 !
" 
7: 
    
" "    
  


Số phần tương tự - FQA38N30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA38N30 ISC-FQA38N30 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - FQA38N30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com