công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTD2058 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện KTD2058
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

KTD2058 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  KTD2058 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD2058 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD2058 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD2058 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD2058 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD2058 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
KTD2058
Rev.F Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
3 / 6
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve


Số phần tương tự - KTD2058

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTD2058 KEC-KTD2058 Datasheet
328Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
logo
Inchange Semiconductor ...
KTD2058 ISC-KTD2058 Datasheet
150Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTD2058 JIANGSU-KTD2058 Datasheet
894Kb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
KTD2058 SECOS-KTD2058 Datasheet
247Kb / 2P
   3A, 60V P Plastic-Encapsulated Transistor
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
KTD2058 KOOCHIN-KTD2058 Datasheet
227Kb / 2P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Mô tả tương tự - KTD2058

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC3834F FOSHAN-2SC3834F Datasheet
947Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC3852 FOSHAN-2SC3852 Datasheet
808Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC5171 FOSHAN-2SC5171 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SD1833 FOSHAN-2SD1833 Datasheet
858Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SD1913 FOSHAN-2SD1913 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
MJE13005DR8 FOSHAN-MJE13005DR8 Datasheet
875Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package
MJE13007V8 FOSHAN-MJE13007V8 Datasheet
847Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package
MJE13007X8 FOSHAN-MJE13007X8 Datasheet
881Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package
2SC4382 FOSHAN-2SC4382 Datasheet
1,015Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC5248 FOSHAN-2SC5248 Datasheet
810Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
2SC5371 FOSHAN-2SC5371 Datasheet
871Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com