công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1740 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SC1740
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SC1740 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SC1740 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1740 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1740 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1740 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1740 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC1740 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
2SC1740
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
1 / 6
TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
共基极输出电容小,与 2SA933A 互补。
Small base output capacitance, complementary pair with 2SA933A.
用于一般放大。
General purpose amplifier.
PIN1
:Base
PIN 2
:Collector
PIN 3
:Emitter
放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking
描述 / Descriptions
特征 / Features
用途 / Applications
内部等效电路 / Equivalent Circuit
引脚排列 / Pinning
hFE Classifications
Symbol
Q
R
S
hFE Range
120~270
180~390
270~560
1 2
3


Số phần tương tự - 2SC1740

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC1740M FOSHAN-2SC1740M Datasheet
760Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package
logo
Rohm
2SC1740S ROHM-2SC1740S Datasheet
77Kb / 3P
   2SC4097 / 2SC1741S
2SC1740S ROHM-2SC1740S Datasheet
89Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
2SC1740S ROHM-2SC1740S Datasheet
120Kb / 4P
   General purpose transistor(50V, 0.15A)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC1740S SECOS-2SC1740S Datasheet
300Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulated Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SC1740

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2N4401 FOSHAN-2N4401 Datasheet
933Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC2308 FOSHAN-2SC2308 Datasheet
929Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC2310 FOSHAN-2SC2310 Datasheet
820Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SD882S FOSHAN-2SD882S Datasheet
933Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MPSA44 FOSHAN-MPSA44 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MJE13003VK1 FOSHAN-MJE13003VK1 Datasheet
826Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
2SC1675 FOSHAN-2SC1675 Datasheet
908Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC383TM FOSHAN-2SC383TM Datasheet
830Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MJE13003L1 FOSHAN-MJE13003L1 Datasheet
863Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
KTC3203 FOSHAN-KTC3203 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
KTD1302 FOSHAN-KTD1302 Datasheet
828Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com