công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS114S0XB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS114S0XB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power, Low-Noise, Highly Integrated, 6- and 12-Channel, 4-kSPS, 16-Bit, Delta-Sigma ADC With PGA and Voltage Reference
Download  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS114S0XB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADS114S0XB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS114S0XB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 88 page
background image
tw(STL)
START/SYNC
DRDY
tp(STDR)
tsu(STDR)
tw(DRH)
tw(STH)
tp(STDR)
SCLK
DIN
RESET command
RESET
New command
tw(RSL)
td(RSSC)
Hi-Z
Hi-Z
CS
SCLK
DOUT/DRDY
tp(CSDO)
tp(SCDO)
tp(CSDOZ)
CS
SCLK
DIN
ttd(CSSC)t
ttc(SC)t
ttd(SCCS)t
tw(CSH)
tw(SCH)
tw(SCL)
tsu(DI)
th(DI)
11
ADS114S06B, ADS114S08B
www.ti.com
SBAS852 – AUGUST 2017
Product Folder Links: ADS114S06B ADS114S08B
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
NOTE: Single-byte communication is shown. Actual communication can be multiple bytes.
Figure 1. Serial Interface Timing Requirements
NOTE: Single-byte communication is shown. Actual communication can be multiple bytes.
Figure 2. Serial Interface Switching Characteristics
Figure 3. RESET Pin and RESET Command Timing Requirements
Figure 4. START/SYNC Pin Timing Requirements


Số phần tương tự - ADS114S0XB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS114S0x TI1-ADS114S0x Datasheet
1Mb / 103P
[Old version datasheet]   Low-Power, Low-Noise, Highly Integrated, 6- and 12-Channel, 4-kSPS, 16-Bit, Delta-Sigma ADC with PGA and Voltage Reference
More results

Mô tả tương tự - ADS114S0XB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS114S06 TI1-ADS114S06 Datasheet
1Mb / 103P
[Old version datasheet]   Low-Power, Low-Noise, Highly Integrated, 6- and 12-Channel, 4-kSPS, 16-Bit, Delta-Sigma ADC with PGA and Voltage Reference
logo
Analog Devices
AD7124-4 AD-AD7124-4 Datasheet
1Mb / 90P
   4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference
AD7124-4-EP AD-AD7124-4-EP Datasheet
272Kb / 17P
   4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference
Rev. 0
ADFS7124-4 AD-ADFS7124-4 Datasheet
3Mb / 93P
   4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference
Rev. 0
AD7124-8 AD-AD7124-8 Datasheet
1Mb / 91P
   8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference
AD7124-8 AD-AD7124-8_17 Datasheet
1Mb / 93P
   8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA and Reference
ADFS7124-8 AD-ADFS7124-8 Datasheet
2Mb / 93P
   8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference
Rev. 0
AD7173-8 AD-AD7173-8 Datasheet
1Mb / 64P
   Low Power, 8-/16-Channel, 31.25 kSPS, 24-Bit, Highly Integrated Sigma-Delta ADC
REV. 0
logo
Microchip Technology
MCP3465R MICROCHIP-MCP3465R Datasheet
3Mb / 110P
   Two-Channel, 153.6 ksps, Low Noise 16-Bit Delta-Sigma ADC with Internal Voltage Reference
Revision C April 2021
logo
Analog Devices
AD4129-8 AD-AD4129-8 Datasheet
3Mb / 105P
   32 μA, Ultra Low Power, 16-Bit Sigma-Delta ADC with Integrated PGA and FIFO
Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com