công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH184FN103KL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện MCH184FN103KL
Giải thích chi tiết về linh kiện  1608(0603)Size chip capacitors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCH184FN103KL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  MCH184FN103KL Datasheet HTML 1Page - Rohm MCH184FN103KL Datasheet HTML 2Page - Rohm MCH184FN103KL Datasheet HTML 3Page - Rohm MCH184FN103KL Datasheet HTML 4Page - Rohm MCH184FN103KL Datasheet HTML 5Page - Rohm MCH184FN103KL Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
φ180mm Plastic reel
φ330mm Plastic reel
E
I
A
JE
T
-
7
2
0
1
Ac
o
m
p
l
i
a
n
t
11.4
±1.0
Label position
Label position
13.5
±1.0
12
Slider
Shutter
36
110
Multi-layer Ceramic
Chip Capacitors
2004
MCH03 Series 0603(0201)Size
MCH15 Series 1005(0402)Size
MCH18 Series 1608(0603)Size
MCH21 Series 2012(0805)Size
MCH31 Series 3216(1206)Size
MCH32 Series 3225(1210)Size
MCH43 Series 4532(1812)Size
MCH55 Series 5750(2220)Size
Packing specification
Reel dimensions (Unit:mm)
Bulk case dimensions (Unit:mm)
For fundamental considerations on capacitors, refe to Electric Industries Association of Japan, technical report,
"EIAJ RCR-2333,Guideline of notabilia for fixed multilayer ceramic capacitors for use in electronic equipment".
MCH03
MCH15
MCH18
MCH21
MCH31
MCH32
MCH43
MCH55
MCH15
MCH18
MCH15
MCH18


Số phần tương tự - MCH184FN103KL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH182A104CC ROHM-MCH182A104CC Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH182A104CK ROHM-MCH182A104CK Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH182A104CL ROHM-MCH182A104CL Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
More results

Mô tả tương tự - MCH184FN103KL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
NCP18WM154J03RB MURATA-NCP18WM154J03RB Datasheet
1Mb / 44P
   Temperature Sensor and Compensation 0603 (1608) Size
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFDIP1608060LW8Q1C WALSIN-RFDIP1608060LW8Q1C Datasheet
455Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
RFDIP1608070G4T WALSIN-RFDIP1608070G4T Datasheet
219Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
logo
Kingbright Corporation
APT1608XXX KINGBRIGHT-APT1608XXX Datasheet
214Kb / 1P
   SUPER THIN SMD CHIP LED 1608(0603)
logo
Rohm
CSL1104WBX ROHM-CSL1104WBX Datasheet
962Kb / 11P
   1608 (0603) size, compact and high intensity reflector type
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFLPF1608060ABT WALSIN-RFLPF1608060ABT Datasheet
400Kb / 2P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
RFLPF1608060FM1T73 WALSIN-RFLPF1608060FM1T73 Datasheet
287Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
RFLPF1608060Y5T WALSIN-RFLPF1608060Y5T Datasheet
287Kb / 2P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 1608 (0603) size
logo
Sharp Corporation
LT1U67A SHARP-LT1U67A Datasheet
106Kb / 5P
   1608 Size, 0.8mm Thickness, Leadless Chip LED Devices
logo
List of Unclassifed Man...
LT1X67A ETC-LT1X67A Datasheet
107Kb / 5P
   1608 Size, 0.8mm Thickness, Leadless Chip LED Devices
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com