công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4005G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Formosa MS

tên linh kiện 1N4005G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axial Leaded General Purpose Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

1N4005G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Formosa MS

  1N4005G Datasheet HTML 1Page - Formosa MS 1N4005G Datasheet HTML 2Page - Formosa MS 1N4005G Datasheet HTML 3Page - Formosa MS 1N4005G Datasheet HTML 4Page - Formosa MS 1N4005G Datasheet HTML 5Page - Formosa MS 1N4005G Datasheet HTML 6Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Page 6
Formosa MS
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
1N4001G THRU 1N4007G
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-222121
2008/02/10
2010/03/10
C
6
Axial Leaded General Purpose Rectifiers
High reliability test capabilities
1. Solder Resistance
2. Solderability
3. Pull Test
4. Bend Lead
5. High Temperature Reverse Bias
6. Forward Operation Life
7. Intermittent Operation Life
8. Pressure Cooker
9. Temperature Cycling
10. Forward Surge
11. Humidity
12. High Temperature Storage Life
at 260±5
for 10±2sec.
immerse body into solder 1/16"±1/32"
o
at 245±5 C for 5 sec.
1.0kg in axial lead direction for 10 sec.
IF=IO
1.0kg weight applied to each lead bending
o
o
arc 90 ±5 for 3 times
o
V =80% rate at T =150 C for 168 hrs.
R
J
o
Rated average rectifier current at T =25 C for 500hrs.
A
O
T = 25 C, I = I
A
F
O
On state: power on for 5 min.
off state: power off for 5 min,
on and off for 500 cycles.
o
15P
at T =121 C for 4 hrs.
SIG
A
o
o
-55 C to +125 C dwelled for 30 min.
and transferred for 5min. total 10 cycles.
8.3ms single half sine-wave one surge.
o
at T =85 C, RH=85% for 1000hrs.
A
o
at 175 C for 1000 hrs.
oC
MIL-STD-750D
METHOD-2031
MIL-STD-202F
METHOD-208
MIL-STD-202F
METHOD-211A
MIL-STD-202F
METHOD-211A
MIL-STD-750D
METHOD-1038
MIL-STD-750D
METHOD-1027
MIL-STD-750D
METHOD-1036
JESD22-A102
MIL-STD-750D
METHOD-1051
MIL-STD-750D
METHOD-4066-2
MIL-STD-750D
METHOD-1021
MIL-STD-750D
METHOD-1031
Item Test
Conditions
Reference


Số phần tương tự - 1N4005G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1N4005G PHILIPS-1N4005G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4005G CHENDA-1N4005G Datasheet
735Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Diotech Company.
1N4005G DIOTECH-1N4005G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4005G LRC-1N4005G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
logo
DIOTEC Electronics Corp...
1N4005G DEC-1N4005G Datasheet
826Kb / 2P
   Glass Passivated Die Construction
More results

Mô tả tương tự - 1N4005G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
6A05 FORMOSA-6A05_17 Datasheet
94Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N4001 FORMOSA-1N4001_17 Datasheet
106Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N5400G FORMOSA-1N5400G_17 Datasheet
95Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N5391G FORMOSA-1N5391G Datasheet
98Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N5400 FORMOSA-1N5400 Datasheet
142Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
10A05 FORMOSA-10A05 Datasheet
177Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4245 NJSEMI-1N4245 Datasheet
143Kb / 1P
   2.5 AMPERE RATED, AXIAL-LEADED, GENERAL PURPOSE RECTIFIERS.
logo
Formosa MS
RL201 FORMOSA-RL201 Datasheet
132Kb / 6P
   2.0A Axial Leaded General Purpose Rectifiers-50V-1000V
1N4001 FORMOSA-1N4001 Datasheet
136Kb / 6P
   1.0A Axial LEaded General Purpose Rectifiers - 50V0 1000V
logo
American Microsemicondu...
1N6513 AMMSEMI-1N6513 Datasheet
610Kb / 1P
   Axial Leaded Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com