công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4003G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Formosa MS

tên linh kiện 1N4003G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axial Leaded General Purpose Rectifiers
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORMOSA [Formosa MS]
Trang chủ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

1N4003G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Formosa MS

  1N4003G Datasheet HTML 1Page - Formosa MS 1N4003G Datasheet HTML 2Page - Formosa MS 1N4003G Datasheet HTML 3Page - Formosa MS 1N4003G Datasheet HTML 4Page - Formosa MS 1N4003G Datasheet HTML 5Page - Formosa MS 1N4003G Datasheet HTML 6Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Page 3
Rating and characteristic curves (1N4001G THRU 1N4007G)
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Reverse Voltage (Volts)
1
10
100
0
20
40
60
80
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage ( %)
Fig.1 - Forward Current Derating Curve
0
20
40
60
80
100 120
140
160
Ambient Temperature (°C)
Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surge Current
Number of Cycles at 60 Hz
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Fig. 3 - Typical Instantaneour Forward
Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
0.4
0.6
0.8
1.0 1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Instantaneous Forward Voltage (Volts)
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
0.01
0.1
1.0
10
100
1
10
100
0.01
0.1
1.0
10
100
0.001
0.01
0.1
1.0
10
1
10
100
8.3ms single half sine-wave
(JEDEC Method)
TJ=25°C
pulse width =300us
1% duty cycle
TJ=125°C
TJ=25°C
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
TJ=75°C
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-222121
2008/02/10
2010/03/10
C
6


Số phần tương tự - 1N4003G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1N4003G PHILIPS-1N4003G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4003G CHENDA-1N4003G Datasheet
735Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Diotech Company.
1N4003G DIOTECH-1N4003G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4003G LRC-1N4003G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
logo
DIOTEC Electronics Corp...
1N4003G DEC-1N4003G Datasheet
826Kb / 2P
   Glass Passivated Die Construction
More results

Mô tả tương tự - 1N4003G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
6A05 FORMOSA-6A05_17 Datasheet
94Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N4001 FORMOSA-1N4001_17 Datasheet
106Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N5400G FORMOSA-1N5400G_17 Datasheet
95Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N5391G FORMOSA-1N5391G Datasheet
98Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
1N5400 FORMOSA-1N5400 Datasheet
142Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
10A05 FORMOSA-10A05 Datasheet
177Kb / 6P
   Axial Leaded General Purpose Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4245 NJSEMI-1N4245 Datasheet
143Kb / 1P
   2.5 AMPERE RATED, AXIAL-LEADED, GENERAL PURPOSE RECTIFIERS.
logo
Formosa MS
RL201 FORMOSA-RL201 Datasheet
132Kb / 6P
   2.0A Axial Leaded General Purpose Rectifiers-50V-1000V
1N4001 FORMOSA-1N4001 Datasheet
136Kb / 6P
   1.0A Axial LEaded General Purpose Rectifiers - 50V0 1000V
logo
American Microsemicondu...
1N6513 AMMSEMI-1N6513 Datasheet
610Kb / 1P
   Axial Leaded Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com