công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EZJZZV270WAM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EZJZZV270WAM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer Varistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

EZJZZV270WAM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Panasonic Semiconductor

  EZJZZV270WAM Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
Multilayer Varistors
10–6
10–5
10–4
10–3
10–2
Current (A)
10–1
100
101
102
300
200
100
10
1
Max. Leakage Current
Max. Clamping Voltage
EZJZ□V420□A
EZJZ□V330□A
EZJZ□V270□A
EZJZ□V220□A
EZJZ□V180□A
EZJZ□V120□A
EZJZ□V650□A
10–6
10–5
10–4
10–3
10–2
Current (A)
10–1
100
101
100
10
1
Max. Leakage Current
Max. Clamping Voltage
(Typical curve)
(Typical curve)
EZJP□V270RA
EZJPZV120GA
EZJP□V080□A
EZJP□V6R8□A
EZJPZV150RA
EZJP□V270RA
EZJPZV120GA
EZJP□V080□A
EZJP□V6R8□A
EZJPZV150RA
EZJZ□V420□A
EZJZ□V330□A
EZJZ□V270□A
EZJZ□V220□A
EZJZ□V180□A
EZJZ□V120□A
EZJZ□V650□A
0.1
1
10
100
Frequency (MHz)
1000
10000
330 pF max.
220 pF max.
100 pF max.
47 pF max.
20 pF max.
10000
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
Frequency (MHz)
1000
10000
680 pFmax.
330 pFmax.
100 pFmax.
27 pFmax.
20 pFmax.
10000
1
10
100
1000
(Typical curve)
(Typical curve)
10 pFmax.
Frequency (MHz)
20 pF max.
47 pF max.
100 pF max.
220 pF max.
330 pF max.
10
–50
0.1
1
10
100
1000
10000
–60
–40
–30
20
0
–10
Frequency (MHz)
27 pFmax.
20 pFmax.
330 pFmax.
680 pFmax.
100 pFmax.
10
–50
0.1
1
10
100
1000
10000
–60
–40
–30
20
0
–10
(Typical curve)
(Typical curve)
10 pFmax.
EZJZ Series
EZJZ Series
EZJZ Series
Capacitance vs. Frequency
Attenuation vs. Frequency
EZJP Series
EZJP Series
EZJP Series
Voltage vs. Current
Nov. 2016
04


Số phần tương tự - EZJZZV270WAM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EZJZZV270WAM PANASONIC-EZJZZV270WAM Datasheet
172Kb / 8P
   Multilayer Varistor for ESD pulse
More results

Mô tả tương tự - EZJZZV270WAM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EZJPZV6R8GANIL PANASONIC-EZJPZV6R8GANIL Datasheet
452Kb / 13P
   Multilayer Varistors
EZJ-Z0V80010 PANASONIC-EZJ-Z0V80010 Datasheet
169Kb / 5P
   Multilayer Varistors
EZJZSV270EAK PANASONIC-EZJZSV270EAK Datasheet
592Kb / 7P
   Multilayer Varistors
logo
UN Semiconducctor INC
ESD0402-0603 UNSEMI-ESD0402-0603 Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN1206-XXXH UNSEMI-UN1206-XXXH Datasheet
2Mb / 7P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN0201-0603 UNSEMI-UN0201-0603 Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
ESD0402M-0603M UNSEMI-ESD0402M-0603M Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN3220-XXXH UNSEMI-UN3220-XXXH Datasheet
4Mb / 7P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN0402E-0603E UNSEMI-UN0402E-0603E Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN0805-XXXH UNSEMI-UN0805-XXXH Datasheet
2Mb / 7P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com