công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EZJZZV270WAM bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EZJZZV270WAM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer Varistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

EZJZZV270WAM bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  EZJZZV270WAM Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor EZJZZV270WAM Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
Multilayer Varistors
1
0.1
1
10
100
10
100
Frequency (MHz)
1000
10000
3 pF max. [2.1 pF typ.]
1 pF max. [0.8 pF typ.]
1.5 pF typ.
(Typical curve)
3 pF max. [2.1 pF typ.]
1 pF max. [0.8 pF typ.]
1.5 pF typ.
1
Frequency (MHz)
10
10
100
1000
10000
1
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
(Typical curve)
–40
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
10
1
10
100
1000
10000
Frequency (MHz)
(Typical curve)
3 pFmax.[2.1pFtyp.]
1.5 pFtyp.
1 pFmax.[0.8pFtyp.]
Capacitance vs. Frequency
Impedance vs. Frequency
Attenuation vs. Frequency
Nov. 2016
04


Số phần tương tự - EZJZZV270WAM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EZJZZV270WAM PANASONIC-EZJZZV270WAM Datasheet
172Kb / 8P
   Multilayer Varistor for ESD pulse
More results

Mô tả tương tự - EZJZZV270WAM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EZJPZV6R8GANIL PANASONIC-EZJPZV6R8GANIL Datasheet
452Kb / 13P
   Multilayer Varistors
EZJ-Z0V80010 PANASONIC-EZJ-Z0V80010 Datasheet
169Kb / 5P
   Multilayer Varistors
EZJZSV270EAK PANASONIC-EZJZSV270EAK Datasheet
592Kb / 7P
   Multilayer Varistors
logo
UN Semiconducctor INC
ESD0402-0603 UNSEMI-ESD0402-0603 Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN1206-XXXH UNSEMI-UN1206-XXXH Datasheet
2Mb / 7P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN0201-0603 UNSEMI-UN0201-0603 Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
ESD0402M-0603M UNSEMI-ESD0402M-0603M Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN3220-XXXH UNSEMI-UN3220-XXXH Datasheet
4Mb / 7P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN0402E-0603E UNSEMI-UN0402E-0603E Datasheet
2Mb / 6P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
UN0805-XXXH UNSEMI-UN0805-XXXH Datasheet
2Mb / 7P
   MULTILAYER CHIP VARISTORS
Revision March 1,2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com