công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KTD1898 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện KTD1898
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

KTD1898 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  KTD1898 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD1898 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD1898 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD1898 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD1898 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. KTD1898 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
KTD1898
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
2 / 6
参数
Parameter
符号
Symbol
数值
Rating
单位
Unit
Collector to Base Voltage
VCBO
100
V
Collector to Emitter Voltage
VCEO
80
V
Emitter to Base Voltage
VEBO
5
V
Collector Current - Continuous
IC
1.0
A
Collector Power Dissipation
PC
500
mW
Collector Power Dissipation
*PC
1.0
W
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55~150
*:Package mounted on ceramic substrate(250mm2×0.8t)
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCB=80V
IE=0
1.0
μA
Emitter Base Cut-Off Current
IEBO
VEB=4.0V
IC=0
1.0
μA
Collector-Emitter Breakdown
Voltage
V(BR)CEO IC=1mA
IB=0
80
V
DC Current Gain
hFE
VCE=3V
IC=500mA
70
400
Collector to Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat) IC=500mA
IB=20mA
0.4
V
Transition Frequency
fT
VCE=10V
IE=-50mA
f=100MHz
100
MHz
Collector Output Capacitance
Cob
VCB=10V
IE=0
f=1MHz
20
pF
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


Số phần tương tự - KTD1898

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTD1898 KEC-KTD1898 Datasheet
118Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
KTD1898 KEC-KTD1898 Datasheet
402Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
logo
Weitron Technology
KTD1898 WEITRON-KTD1898 Datasheet
175Kb / 4P
   Epitaxial Planar NPN Transistors
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
KTD1898 WINNERJOIN-KTD1898 Datasheet
127Kb / 1P
   NPN TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTD1898 HTSEMI-KTD1898 Datasheet
505Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
More results

Mô tả tương tự - KTD1898

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1664 FOSHAN-2SD1664 Datasheet
963Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
BC868 FOSHAN-BC868 Datasheet
638Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
BC869 FOSHAN-BC869 Datasheet
651Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
KTC4375 FOSHAN-KTC4375 Datasheet
776Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SD669TA FOSHAN-2SD669TA Datasheet
905Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
BCX54 FOSHAN-BCX54 Datasheet
825Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
9014T FOSHAN-9014T Datasheet
1,006Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
MJE13001CT FOSHAN-MJE13001CT Datasheet
705Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package.
MMBT3904T FOSHAN-MMBT3904T Datasheet
843Kb / 7P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SD1119 FOSHAN-2SD1119 Datasheet
755Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SD2098 FOSHAN-2SD2098 Datasheet
924Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com