công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA15B-S10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vitec Power

tên linh kiện SMDA15B-S10
Giải thích chi tiết về linh kiện  15W Desktop Power Supply For Medical Equipment
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

SMDA15B-S10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vitec Power

  SMDA15B-S10 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power SMDA15B-S10 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Conditions
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operating Temperature
0
50
70
°C
Storage Temperature
-40
85
°C
Relative Humidity
5
95
%
Operation temperature at 25°C, calculated per MIL-HDBK-217F
0.1M
Hrs
Derate linearly from 100% load at 50°C to 50% load at 70°C
Approvals and Compliances
Parameter
Test Conditions
Min.
Unit
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to secondary
Primary to secondary
5656
VDC
EMI requirements for EN55022
Vin=230VAC,50HZ
B
CLASS
EMI requirements for FCC PART-18
Vin=120VAC,60HZ
B
CLASS
Mechanical and PIN out
Note:
1.
Dimensions are shown in mm.
2.
Weight: 170gs approx.


Số phần tương tự - SMDA15B-S10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
SMDA15B-S10 Vitec-SMDA15B-S10 Datasheet
221Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Medical Equipment
More results

Mô tả tương tự - SMDA15B-S10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
SMDA15A-SERIES Vitec-SMDA15A-SERIES Datasheet
237Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Medical Equipment
SMDA15A Vitec-SMDA15A Datasheet
237Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Medical Equipment
SMDA15C Vitec-SMDA15C Datasheet
217Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Medical Equipment
SMDA15C-SERIES Vitec-SMDA15C-SERIES Datasheet
217Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Medical Equipment
SMDA15B-SERIES Vitec-SMDA15B-SERIES Datasheet
221Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Medical Equipment
SIDA16B Vitec-SIDA16B Datasheet
346Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Industrial Equipment
SIDA16C Vitec-SIDA16C Datasheet
361Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Industrial Equipment
SIDA16A-SERIES Vitec-SIDA16A-SERIES Datasheet
422Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Industrial Equipment
SIDA16B-SERIES Vitec-SIDA16B-SERIES Datasheet
346Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Industrial Equipment
SIDA16A Vitec-SIDA16A Datasheet
434Kb / 2P
   15W Desktop Power Supply For Industrial Equipment
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com