công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1013T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SA1013T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SA1013T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SA1013T Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1013T Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1013T Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1013T Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1013T Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1013T Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2SA1013T
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
2 / 6
参数
Parameter
符号
Symbol
数值
Rating
单位
Unit
Collector to Base Voltage
VCBO
-160
V
Collector to Emitter Voltage
VCEO
-160
V
Emitter to Base Voltage
VEBO
-6.0
V
Collector Current-Continuous
IC
-1.0
A
Collector Base-Continuous
IB
-0.5
A
Collector Power Dissipation
PC
500
mW
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55~150
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Collector to Base Breakdown
Voltage
VCBO
IC=-10mA
IB=0
-160
V
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCB=-150V
IE=0
-1.0
μA
Emitter Base Cut-Off Current
IEBO
VEB=-6.0V
IC=0
-1.0
μA
DC Current Gain
hFE
VCE=-5.0V
IC=-200mA
60
320
Collector to Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat) IC=-500mA
IB=-50mA
-1.5
V
Base to Emitter Voltage
VBE
VCE=-5.0V
IC=-5.0mA
-0.75
V
Transition Frequency
fT
VCE=-5.0V
IC=-200mA
15
50
MHz
Collector Output Capacitance
Cob
VCB=-10V
IE=0
f=1.0MHz
35
pF
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


Số phần tương tự - 2SA1013T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1013 TOSHIBA-2SA1013 Datasheet
190Kb / 3P
   TRANSISTOR (COLOR TV VERT. DEFELCTION OUTPUT APPLICATIONS)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1013 JIANGSU-2SA1013 Datasheet
11Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
List of Unclassifed Man...
2SA1013 ETC-2SA1013 Datasheet
1Mb / 2P
   TO 92MOD PLASTIC ENCAPSULATE TRANSISTORS
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
2SA1013 KOOCHIN-2SA1013 Datasheet
290Kb / 2P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1013 TOSHIBA-2SA1013 Datasheet
159Kb / 5P
   Color TV Verttical Deflection Output Applications Power Switching Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SA1013T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MMBTA92T FOSHAN-MMBTA92T Datasheet
771Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SA1201 FOSHAN-2SA1201 Datasheet
918Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB798 FOSHAN-2SB798 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB1424 FOSHAN-2SB1424 Datasheet
781Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SA1203 FOSHAN-2SA1203 Datasheet
818Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB1260 FOSHAN-2SB1260 Datasheet
669Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
MMBT5401T FOSHAN-MMBT5401T Datasheet
949Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
logo
Rectron Semiconductor
8850T RECTRON-8850T Datasheet
363Kb / 7P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package.
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SA1213 FOSHAN-2SA1213 Datasheet
949Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
PBSS5350X FOSHAN-PBSS5350X Datasheet
908Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SB766A FOSHAN-2SB766A Datasheet
908Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-89 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com