công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCKK1608TR47MN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện MCKK1608TR47MN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Metal Multilayer Chip Power Inductors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

MCKK1608TR47MN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  MCKK1608TR47MN Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Spec Sheet
http://www.ty-top.com
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
PrintPDF
Metal Multilayer Chip Power Inductors (MCOIL™, MC series)
MCKK1608TR47MN
Features
Item Summary
0.47uH±20%, 2A, 0603/1608 (EIA/JIS)
Lifecycle Stage
Mass Production
Standard packaging quantity (minimum)
Taping Embossed 3000pcs
Products characteristics table
Inductance
0.47 uH ± 20 %
Case Size (EIA/JIS)
0603/1608
Rated Current (max)
2 A
Saturation Current (max)
2.4 A
Saturation Current (typ)
2.8 A
Temperature Rise Current (max)
2 A
Temperature Rise Current (typ)
2.3 A
DC Resistance (max)
55 mΩ
DC Resistance (typ)
44 mΩ
LQ Measuring Frequency
1 MHz
Operating Temp. Range
-40 to +125 ℃
(Including-self-generated heat)
Temperature characteristic
± 15 %
(Inductance change)
RoHS2 Compliance (10 subst.)
Yes
REACH Compliance (173 subst.)
Yes
Soldering
Reflow
External Dimensions
Dimension L
1.6 ±0.2 mm
Dimension W
0.8 ±0.2 mm
Dimension T
Max 1.0 mm
Dimension e
0.3 ±0.2 mm
2017.07.11
1 / 1


Số phần tương tự - MCKK1608TR47MN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
MCKK1608TR47MN TAIYO-YUDEN-MCKK1608TR47MN Datasheet
305Kb / 2P
   Multilayer Metal Power Inductors MCOIL??LSCN series for General Electronic Equipment
2022.01.18
More results

Mô tả tương tự - MCKK1608TR47MN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
MCFK1608TR24M TAIYO-YUDEN-MCFK1608TR24M Datasheet
172Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCFK1608T1R0M TAIYO-YUDEN-MCFK1608T1R0M Datasheet
166Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCFE1608T1R0MG TAIYO-YUDEN-MCFE1608T1R0MG Datasheet
166Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCKK2012TR24M TAIYO-YUDEN-MCKK2012TR24M Datasheet
172Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCHK2012T1R0M TAIYO-YUDEN-MCHK2012T1R0M Datasheet
166Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCFK1608TR47M TAIYO-YUDEN-MCFK1608TR47M Datasheet
172Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCHK2012TR47M TAIYO-YUDEN-MCHK2012TR47M Datasheet
172Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCKK2012TR47M TAIYO-YUDEN-MCKK2012TR47M Datasheet
172Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCHK2012TR24M TAIYO-YUDEN-MCHK2012TR24M Datasheet
172Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCFE1608TR24MG TAIYO-YUDEN-MCFE1608TR24MG Datasheet
166Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
MCKK1608T1R0MN TAIYO-YUDEN-MCKK1608T1R0MN Datasheet
166Kb / 1P
   Metal Multilayer Chip Power Inductors
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com