công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STDA25B-S06 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vitec Power

tên linh kiện STDA25B-S06
Giải thích chi tiết về linh kiện  25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

STDA25B-S06 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vitec Power

  STDA25B-S06 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power STDA25B-S06 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Conditions
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Operating Temperature
0
40
70
°C
Storage Temperature
-40
85
°C
Relative Humidity
5
95
%
Operation temperature at 25°C, calculated per MIL-HDBK-217F
0.3M
Hrs
Derate linearly from 100% load at 40°C to 50% load at 70°C
Approvals and Compliance
Parameter
Test Conditions
Min.
Unit
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to secondary
Primary to secondary
4242
VDC
Isolation Resistance
Test Voltage = 500VDC
50
EMI requirements for CISPR-22
Vin=220VAC
B
CLASS
EMI requirements for FCC PART-15
Vin=110VAC
B
CLASS
Mechanical and PIN out
Note:
1.
Dimensions are shown in mm & inch
2.
Weight: approx. 170g
(Exclude the input cord)
3.
Optional output connector.


Số phần tương tự - STDA25B-S06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STDA25B-S06 Vitec-STDA25B-S06 Datasheet
390Kb / 2P
   25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
More results

Mô tả tương tự - STDA25B-S06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STDA25A-SERIES Vitec-STDA25A-SERIES Datasheet
424Kb / 2P
   25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA25C-SERIES Vitec-STDA25C-SERIES Datasheet
378Kb / 2P
   25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA25C Vitec-STDA25C Datasheet
378Kb / 2P
   25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA25A Vitec-STDA25A Datasheet
424Kb / 2P
   25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA25B-SERIES Vitec-STDA25B-SERIES Datasheet
390Kb / 2P
   25W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA20A Vitec-STDA20A Datasheet
389Kb / 2P
   20W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA80 Vitec-STDA80 Datasheet
374Kb / 2P
   80W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
ITDA180I Vitec-ITDA180I Datasheet
372Kb / 2P
   180W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
MTDA40A-SERIES Vitec-MTDA40A-SERIES Datasheet
406Kb / 2P
   40W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA40-SERIES Vitec-STDA40-SERIES Datasheet
436Kb / 2P
   40W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com