công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STDA45E-D16 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vitec Power

tên linh kiện STDA45E-D16
Giải thích chi tiết về linh kiện  50W Desktop Power Supply for Industrial Equipment
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

STDA45E-D16 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vitec Power

  STDA45E-D16 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power STDA45E-D16 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Electrical Characteristics
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Input Voltage
Operating Voltage
90
264
VAC
Input Frequency
47
63
Hz
Output Power Range
Vin=90 to 264VAC
0
50
W
Input Current (Low Line)
Io=Full load, Vin=115VAC
1.35
A
Input Current (High Line)
Io=Full load, Vin=230VAC
0.7
A
Low Line Inrush Current
Io=Full load, 25°C, Cool start, Vin=115VAC
12
15
A
High Line Inrush Current
Io=Full load, 25°C, Cool start, Vin=230VAC
26
30
A
Efficiency
Io=Full Load, Vin=230VAC
70
75
80
%
Line Regulation
Io=Full Load
0.5
1
%
Load Regulation
Vin=230VAC
3
15
%
Over Voltage Protection
112
132
%
Over Current Protection
110
150
%
Transient Response
Io=Full Load to Half Load, Vin=100VAC
4
mS
Hold-Up Time
Io=Full Load, Vin=110VAC
10
mS
Start Up Time
Io=Full Load, Vin=100VAC
0.3
1
2
S
* Ripple & Noise (Peak to Peak)
Full Load, Vin=90VAC
0.5
1
%
Safety Ground Leakage Current
Io=Full Load, Vin=240VAC
0.5
0.75
mA
Temperature Coefficient
All output
-0.04
0.04
%/°C
*The Ripple & Noise which is under 3.3VDC at 2% max
Approvals and Compliance
Parameter
Test Conditions
Min.
Unit
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to Secondary
Primary to Secondary
4242
VDC
Dielectric Withstanding Voltage for Primary to Ground
Primary to Ground (Not applicable for class II)
2121
VDC
Isolation Resistance
Test Voltage = 500VDC
50
EMI requirements for CISPR-22
Vin=220VAC
B
CLASS
EMI requirements for FCC PART-15
Vin=110VAC
B
CLASS
Mechanical
Note:
1.
Dimensions are shown in inches or mm.
2.
Weight: 535-560gs approx.
3.
Optional output connector.


Số phần tương tự - STDA45E-D16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STDA45E-D16 Vitec-STDA45E-D16 Datasheet
436Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Industrial Equipment
More results

Mô tả tương tự - STDA45E-D16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
SIDA45-SERIES Vitec-SIDA45-SERIES Datasheet
435Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Industrial Equipment
SIDA45E-SERIES Vitec-SIDA45E-SERIES Datasheet
436Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Industrial Equipment
SIDA45 Vitec-SIDA45 Datasheet
435Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Industrial Equipment
SIDA46-SERIES Vitec-SIDA46-SERIES Datasheet
373Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Industrial Equipment
SIDA46 Vitec-SIDA46 Datasheet
384Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Industrial Equipment
STDA45 Vitec-STDA45 Datasheet
442Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
SMDA50 Vitec-SMDA50 Datasheet
388Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Medical Equipment
STDA46 Vitec-STDA46 Datasheet
373Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA45E Vitec-STDA45E Datasheet
439Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
SMDA50-SERIES Vitec-SMDA50-SERIES Datasheet
388Kb / 2P
   50W Desktop Power Supply for Medical Equipment
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com