công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2N60 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Components International

tên linh kiện IRF2N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A 600V N CHANNEL POWER MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI [First Components International]
Trang chủ  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

IRF2N60 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Components International

  IRF2N60 Datasheet HTML 1Page - First Components International IRF2N60 Datasheet HTML 2Page - First Components International IRF2N60 Datasheet HTML 3Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
IRF2N60 2A 600V N CHANNEL POWER MOSFET


Số phần tương tự - IRF2N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntac Electronic Corp.
IRF2N60 SUNTAC-IRF2N60 Datasheet
88Kb / 3P
   POWER MOSFET
IRF2N60 SUNTAC-IRF2N60 Datasheet
299Kb / 3P
   POWER MOSFET
IRF2N60-126 SUNTAC-IRF2N60-126 Datasheet
299Kb / 3P
   POWER MOSFET
IRF2N60-220 SUNTAC-IRF2N60-220 Datasheet
88Kb / 3P
   POWER MOSFET
IRF2N60-220FP SUNTAC-IRF2N60-220FP Datasheet
88Kb / 3P
   POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF2N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS2N60 AMS-AMS2N60 Datasheet
325Kb / 6P
   2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
2N60 UTC-2N60_14 Datasheet
280Kb / 7P
   2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
2N60ZL UTC-2N60ZL Datasheet
219Kb / 6P
   2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
2N60Z UTC-2N60Z Datasheet
239Kb / 6P
   2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
2N60K UTC-2N60K Datasheet
226Kb / 6P
   2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
2N60L UTC-2N60L_11 Datasheet
190Kb / 6P
   2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
2N60 UTC-2N60_12 Datasheet
245Kb / 6P
   2A, 600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOT2N60 AOSMD-AOT2N60_10 Datasheet
165Kb / 6P
   600V,2A N-Channel MOSFET
AOD2N60A AOSMD-AOD2N60A Datasheet
2Mb / 6P
   600V,2A N-Channel MOSFET
AOD2N60 AOSMD-AOD2N60 Datasheet
148Kb / 6P
   2A, 600V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com