công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2422 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM2422
Giải thích chi tiết về linh kiện  220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM2422 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - National Semiconductor (TI)

  LM2422 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) LM2422 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) LM2422 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LM2422 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM2422 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM2422 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM2422 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM2422 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Typical Performance Characteristics (V
CC = +220VDC,VBB = +12VDC,CL = 10 pF, VOUT = 110VPP
(80V – 190V), T
C = 60˚C, Test Circuit — Figure 3 unless otherwise specified)
201382010
FIGURE 10. Power Dissipation vs Frequency
201382011
FIGURE 11. Safe Operating Area
201382012
FIGURE 12. LM2422 Cathode Response
www.national.com
5


Số phần tương tự - LM2422

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2422 NSC-LM2422 Datasheet
602Kb / 8P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2422TE NSC-LM2422TE Datasheet
1Mb / 13P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
logo
Texas Instruments
LM2422TE TI1-LM2422TE Datasheet
846Kb / 15P
[Old version datasheet]   Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
logo
National Semiconductor ...
LM2422_0505 NSC-LM2422_0505 Datasheet
602Kb / 8P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
More results

Mô tả tương tự - LM2422

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2422TE NSC-LM2422TE Datasheet
1Mb / 13P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2422_0505 NSC-LM2422_0505 Datasheet
602Kb / 8P
   220V Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
LM2425 NSC-LM2425 Datasheet
1Mb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 10 MHz CRT DTV Driver
LM2423 NSC-LM2423 Datasheet
733Kb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 15 MHz CRT DTV Driver
LM2423 NSC-LM2423_06 Datasheet
1Mb / 11P
   220V Monolithic Triple Channel 15 MHz CRT DTV Driver
logo
Texas Instruments
LM2422TE TI1-LM2422TE Datasheet
846Kb / 15P
[Old version datasheet]   Monolithic Triple Channel 30 MHz CRT DTV Driver
logo
National Semiconductor ...
LM2450 NSC-LM2450 Datasheet
1Mb / 12P
   220V Monolithic Triple Channel 7 MHz DC Coupled CRT DTV Driver
LM2451 NSC-LM2451 Datasheet
1Mb / 12P
   220V Monolithic Triple Channel 12 MHz DC Coupled CRT DTV Driver
LM2452 NSC-LM2452 Datasheet
1Mb / 12P
   220V Monolithic Triple Channel 17 MHz DC Coupled CRT DTV Driver
LM2426TE NSC-LM2426TE Datasheet
808Kb / 12P
   Monolithic Triple Channel 30 MHz DTV Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com