công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STFA81-T07 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vitec Power

tên linh kiện STFA81-T07
Giải thích chi tiết về linh kiện  80W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  Vitec [Vitec Power]
Trang chủ  http://www.vitecpower.com/
Logo Vitec - Vitec Power

STFA81-T07 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vitec Power

  STFA81-T07 Datasheet HTML 1Page - Vitec Power STFA81-T07 Datasheet HTML 2Page - Vitec Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
STFA81 SERIES
80W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
Wide Input Voltage90 to 260 VAC, 47 to 63Hz
Dual to Triple Output
Output voltage available from 3.3 to 24 VDC
Input Surge Current and Overload protection
Class I Insulation
Active Power Factor Correction
Input connector mates with Molex housing 09-50-3031 and Molex 2478 series crimp terminal
Output connector mates with Molex housing 09-50-3131 and Molex 2478 series crimp terminal
Size: 3"x5"x1.18"
2 Year Warranty
Approvals:
Multi Output
Product Number
Output #1
Output #2
Output #3
Maximum Output Power
Vonom
Iomin
Iomax
Regmax
Vonom
Iomin
Iomax
Regmax
Vonom
Iomin
Iomax
Regmax
STFA81-D00
+3.3V
1.2A
12A
7%
+12V
0.5A
5A
5%
80W
STFA81-D01
+5V
1.2A
12A
5%
+12V
0.5A
5A
5%
80W
STFA81-D02
+5V
1.2A
12A
5%
+15V
0.5A
5A
5%
80W
STFA81-D03
+5V
1.2A
12A
5%
+24V
0.3A
3A
5%
80W
STFA81-D04
+3.3V
1.2A
12A
7%
+5V
0.5A
5A
5%
64.6W
STFA81-D15
+5V
1.2A
12A
5%
-24V
0A
2A
5%
80W
STFA81-T00
+3.3V
1.2A
12A
7%
+12V
0.5A
5A
5%
-12V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T00-1
+3.3V
1.2A
12A
7%
+12V
0.5A
5A
5%
+12V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T01
+5V
1.2A
12A
5%
+12V
0.5A
5A
5%
-5V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T01-1
+5V
1.2A
12A
5%
+12V
0.5A
5A
5%
+5V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T02
+5V
1.2A
12A
5%
+12V
0.5A
5A
5%
-12V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T02-1
+5V
1.2A
12A
5%
+12V
0.5A
5A
5%
+12V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T03
+5V
1.2A
12A
5%
+15V
0.5A
5A
5%
-15V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T03-1
+5V
1.2A
12A
5%
+15V
0.5A
5A
5%
+15V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T04
+5V
1.2A
12A
5%
+24V
0.3A
3A
5%
-24V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T04-1
+5V
1.2A
12A
5%
+24V
0.3A
3A
5%
+24V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T05
+5V
1.2A
12A
5%
+24V
0.3A
3A
5%
-12V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T05-1
+5V
1.2A
12A
5%
+24V
0.3A
3A
5%
+12V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T06
+3.3V
1.2A
12A
7%
+12V
0.5A
5A
5%
-5V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T06-1
+3.3V
1.2A
12A
7%
+12V
0.5A
5A
5%
+5V
0A
0.8A
5%
80W
STFA81-T07
+5V
1.2A
12A
5%
+10V
0.5A
5A
5%
-10V
0A
1.0A
5%
80W
STFA81-T07-1
+5V
1.2A
12A
5%
+10V
0.5A
5A
5%
+10V
0A
1.0A
5%
80W
STFA81-T08
+3.3V
1.2A
12A
7%
+5V
0.5A
5A
5%
-12V
0A
1.0A
5%
76.6W
STFA81-T08-1
+3.3V
1.2A
12A
7%
+5V
0.5A
5A
5%
-12V
0A
1.0A
5%
76.6W
Electrical Characteristics
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Input Voltage
Operating Voltage
90
260
VAC
Input Frequency
47
63
Hz
Power Factor Correction
Io = Full load, Vin = 90-260VAC
0.95
0.91
1.0
Output Power Range
Vin=90 to 264VAC
0
80
W
Input Current (Low Line)
Io=Full load, Vin=115VAC
2.0
A
Input Current (High Line)
Io=Full load, Vin=230VAC
1.0
A
Low Line Inrush Current
Io=Full load, 25°C, Cool start,
Vin=115VAC
39
45
A
Efficiency
Io=Full Load, Vin=230VAC
82
88
%
Line Regulation
Io=Full Load
0.5
1
%
Load Regulation
Vin=230VAC
5
7
%
Over Voltage Protection
112
132
%
Over Current Protection
110
150
%
Transient Response
Io=Full Load to Half Load, Vin=100VAC
4
mS
Hold-Up Time
Io=Full Load, Vin=110VAC
16
mS
Start Up Time
Io=Full Load, Vin=100VAC
0.3
1
2
S
* Ripple & Noise (Peak to Peak)
Full Load, Vin=90VAC
0.5
1
%
Safety Ground Leakage Current
Io=Full Load, Vin=240VAC
0.4
0.75
mA
Temperature Coefficient
All output
-0.04
0.04
%/°C
* Note: The Ripple & Noise which is under 3.3VDC at 2% max


Số phần tương tự - STFA81-T07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STFA81-T07 Vitec-STFA81-T07 Datasheet
451Kb / 2P
   80W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA81-T07-1 Vitec-STFA81-T07-1 Datasheet
451Kb / 2P
   80W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
More results

Mô tả tương tự - STFA81-T07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STFA80-SERIES Vitec-STFA80-SERIES Datasheet
450Kb / 2P
   80W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA80 Vitec-STFA80 Datasheet
450Kb / 2P
   80W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA81-SERIES Vitec-STFA81-SERIES Datasheet
451Kb / 2P
   80W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA100-SERIES Vitec-STFA100-SERIES Datasheet
436Kb / 2P
   100W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA31-SERIES Vitec-STFA31-SERIES Datasheet
401Kb / 2P
   30W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA61-SERIES Vitec-STFA61-SERIES Datasheet
473Kb / 2P
   63W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA60-SERIES Vitec-STFA60-SERIES Datasheet
466Kb / 2P
   63W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA58 Vitec-STFA58 Datasheet
368Kb / 2P
   60W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA60 Vitec-STFA60 Datasheet
466Kb / 2P
   63W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
STFA61 Vitec-STFA61 Datasheet
473Kb / 2P
   63W Open Frame Power Supply for I.T. Equipment
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com