công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS1284218GD-250IV bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS1284218GD-250IV
Giải thích chi tiết về linh kiện  144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS1284218GD-250IV bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - GSI Technology

Back Button GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS1284218GD-250IV Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 33 page
background image
GS81282Z18/36(GB/GD)-xxxV
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.01 5/2017
6/32
© 2015, GSI Technology
165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
NC
A
E1
BC
BB
E3
CKE
ADV
A
A
NC
A
B
NC
A
E2
BD
BA
CK
W
G
A
A
NC
B
C
DQPC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
H
FT
MCH
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
ZQ
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQPD
NC
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
DQPA
N
P
A
A
A
A
TDI
A1
TDO
A
A
A
NC
P
R
LBO
A
A
A
TMS
A0
TCK
A
A
A
A
R
11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch
(Package D)


Số phần tương tự - GS1284218GD-250IV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS1284218GD-250IV GSI-GS1284218GD-250IV Datasheet
455Kb / 35P
   8M x 18, 4M x 36 144Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS1284218GD-250IV GSI-GS1284218GD-250IV Datasheet
455Kb / 35P
   8M x 18, 4M x 36 144Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
More results

Mô tả tương tự - GS1284218GD-250IV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS81280Z36GT-200IV GSI-GS81280Z36GT-200IV Datasheet
367Kb / 22P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS81282Z36GD-200IV GSI-GS81282Z36GD-200IV Datasheet
439Kb / 33P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS81280Z36GT-250I GSI-GS81280Z36GT-250I Datasheet
369Kb / 23P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS81282Z36GB-250I GSI-GS81282Z36GB-250I Datasheet
446Kb / 35P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS81282Z36GD-250I GSI-GS81282Z36GD-250I Datasheet
446Kb / 35P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS81282Z18GD-250I GSI-GS81282Z18GD-250I Datasheet
446Kb / 35P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS81280Z18GT-250I GSI-GS81280Z18GT-250I Datasheet
369Kb / 23P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS81284Z36GB-200IV GSI-GS81284Z36GB-200IV Datasheet
515Kb / 29P
   144Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8322Z18 GSI-GS8322Z18 Datasheet
763Kb / 38P
   36Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8322Z18B-V GSI-GS8322Z18B-V Datasheet
1Mb / 39P
   36Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com