công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS71116AU-8 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS71116AU-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS71116AU-8 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - GSI Technology

Back Button GS71116AU-8 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS71116AU-8 Datasheet HTML 11Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
tAA
tRC
Address
tAC
tLZ
tAB
tBLZ
tOE
tOLZ
CE
UB, LB
OE
Data Out
tHZ
tBHZ
tOHZ
Data valid
High impedance
GS71116AGP/U
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.10 1/2013
7/13
© 2001, GSI Technology
Read Cycle 2: WE = VIH
Write Cycle
Parameter
Symbol
-7
-8
-10
-12
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Write cycle time
tWC
7
8
10
12
ns
Address valid to end of write
tAW
5
5.5
7
8
ns
Chip enable to end of write
tCW
5
5.5
7
8
ns
Byte enable to end of write
tBW
5
5.5
7
8
ns
Data set up time
tDW
3.5
4
5
6
ns
Data hold time
tDH
0
0
0
0
ns
Write pulse width
tWP
5
5.5
7
8
ns
Address set up time
tAS
0
0
0
0
ns
Write recovery time (WE)
tWR
0
0
0
0
ns
Write recovery time (CE)
tWR1
0
0
0
0
ns
Output Low Z from end of write
tWLZ*
3
3
3
3
ns
Write to output in High Z
tWHZ*
3
3.5
4
5
ns
* These parameters are sampled and are not 100% tested.


Số phần tương tự - GS71116AU-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS71116AU-8 ETC1-GS71116AU-8 Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
GS71116AU-8I ETC1-GS71116AU-8I Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS71116AU-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71116TP ETC1-GS71116TP Datasheet
220Kb / 15P
   1Mb Asynchronous SRAM
GS71116ATP ETC1-GS71116ATP Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N01L63W3A ONSEMI-N01L63W3A Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC-GS71108ATP Datasheet
410Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N01L63W2A ONSEMI-N01L63W2A Datasheet
657Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
logo
GSI Technology
GS71208TP GSI-GS71208TP Datasheet
382Kb / 11P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71024 GSI-GS71024 Datasheet
278Kb / 13P
   64K x 24 1.5Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com