công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GS71116AGP-8 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - GSI Technology |
|
GS71116AGP-8 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - GSI Technology |
10 / 14 page D 122 23 44 e B Q A y c Detail A Notes: 1. Dimension D& E do not include interlead flash. 2. Dimension B does not include dambar protrusion/intrusion. 3. Controlling dimension: mm Symbol Dimension in inch Dimension in mm min nom max min nom max A — — 0.047 — — 1.20 A1 0.002 — — 0.05 — — A2 0.037 0.039 0.041 0.95 1.00 1.05 B 0.01 0.014 0.018 0.25 0.35 0.45 c — 0.006 — — 0.15 — D 0.721 0.725 0.729 18.31 18.41 18.51 E 0.396 0.400 0.404 10.06 10.16 10.26 e — 0.031 — — 0.80 — HE 0.455 0.463 0.471 11.56 11.76 11.96 L 0.016 0.020 0.024 0.40 0.50 0.60 L1 — 0.031 — — 0.80 — y — — 0.004 — — 0.10 Q 0o — 5o 0o — 5o GS71116AGP/U Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.10 1/2013 10/13 © 2001, GSI Technology 44 Pin, 400 mil TSOP-II |
Số phần tương tự - GS71116AGP-8 |
|
Mô tả tương tự - GS71116AGP-8 |