công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM320C30GBM50 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SM320C30GBM50
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SM320C30GBM50 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SM320C30GBM50 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320C30GBM50 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 49 page
background image
SMJ320C30
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SGUS014H -- FEBRUARY 1991 -- REVISED JUNE 2004
3
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251--1443
functional block diagram
ROM
Block
(4K
× 32)
Cache
(64
× 32)
RAM
Block 0
(1K
× 32)
RAM
Block 1
(1K
× 32)
RDY
HOLD
HOLDA
STRB
R/W
D31--D0
A23--A0
RESET
IR
PC
CPU1
REG1
REG2
XRDY
MSTRB
IOSTRB
XR/W
XD31--XD0
XA12--XA0
MUX
40
32
32
32
32
32
32
32
24
24
24
24
BK
ARAU0
ARAU1
DISP0, IR0, IR1
Extended-
Precision
Registers
(R7--R0)
Auxiliary
Registers
(AR0--AR7)
Other
Registers
(12)
40
40
40
40
Multiplier
32-Bit
Barrel
Shifter
ALU
DMA Controller
Global-Control
Register
Source-Address
Register
Destination-
Address
Register
Serial Port 0
Serial-Port-Control
Register
Receive/Transmit
(R/X) Timer Register
Data-Transmit
Register
Data-Receive
Register
FSX0
DX0
CLKX0
FSR0
DR0
CLKR0
Serial Port 1
Data-Transmit
Register
Data-Receive
Register
FSX1
DX1
CLKX1
FSR1
DR1
CLKR1
Timer 0
Global-Control
Register
Timer-Period
Register
Timer-Counter
Register
TCLK0
Timer 1
Global-Control
Register
Timer-Period
Register
Timer-Counter
Register
TCLK1
Port Control
Primary-Control
Register
Expansion-Control
Register
Transfer-
Counter
Register
PDATA Bus
PADDR Bus
DDATA Bus
DADDR1 Bus
DADDR2 Bus
DMADATA Bus
DMAADDR Bus
24
40
32
32
24
24
32
24
INT(3--0)
IACK
MC/MP
XF(1,0)
VDD
IODVDD
ADVDD
PDVDD
DDVDD
MDVDD
VSS
DVSS
CVSS
IVSS
VBBP
VSUBS
X1
X2/CLKIN
H1
H3
EMU(6--0)
RSV(10--0)
32
24
24
24
24
32
32
32
CPU2
32
32
40
40
Serial-Port-Control
Register
Receive/Transmit
(R/X) Timer Register


Số phần tương tự - SM320C30GBM50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SM320C30GBM50 TI-SM320C30GBM50 Datasheet
726Kb / 47P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C30GBM50 TI1-SM320C30GBM50 Datasheet
888Kb / 48P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
More results

Mô tả tương tự - SM320C30GBM50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SMJ320C30 TI-SMJ320C30 Datasheet
726Kb / 47P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C32 TI-TMS320C32 Datasheet
645Kb / 44P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320VC33 TI-TMS320VC33 Datasheet
654Kb / 57P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C30 TI1-TMS320C30_16 Datasheet
753Kb / 53P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C26B TI1-SM320C26B Datasheet
448Kb / 42P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
logo
Samsung semiconductor
S5L9286F02 SAMSUNG-S5L9286F02 Datasheet
598Kb / 35P
   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
logo
Texas Instruments
TMS320P25 TI-TMS320P25 Datasheet
763Kb / 48P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320F206 TI-TMS320F206_06 Datasheet
832Kb / 58P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320F206 TI-TMS320F206_07 Datasheet
826Kb / 58P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320F2812-HT TI-SM320F2812-HT Datasheet
1Mb / 155P
[Old version datasheet]   Digital Signal Processor
SM320C32-EP TI1-SM320C32-EP Datasheet
621Kb / 44P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com