công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA1H0380R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA1H0380R
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA1H0380R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  KA1H0380R Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA1H0380R Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA1H0380R Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA1H0380R Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA1H0380R Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA1H0380R Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA1H0380R Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA1H0380R Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SPS
KA1H0380R
1
SPS
The SPS product family is specially designed for an off-line
SMPS with minimal external components. The SPS consist of
high voltage power SenseFET and current mode PWM IC.
Included PWM controller features integrated fixed oscillator,
under voltage lock out, leading edge blanking, optimized gate
turn-on/turn-off driver, thermal shut down protection, over
voltage protection, and temperature compensated precision
current sources for loop compensation and fault protection
circuitry. Compared to discrete MOSFET and controller or
RCC switching converter solution, a SPS can reduce total
component count, design size, weight and at the same time
increase efficiency, productivity, and system reliability. It has
a basic platform well suited for cost effective design in either
a flyback converter or a forward converter.
FEATURES
Precision fixed operating frequency (100kHz)
Pulse by pulse over current limiting
Over Current Protection
Over Voltage Protection (Min. 23V)
Internal thermal shutdown function
Under voltage lockout
Internal high voltage sense FET
Auto restart
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Operating Temperature
KA1H0380R
TO-220F-4L
−25°C to +85°C
TO-220F-4L
1.GND 2. DRAIN 3. VCC 4. FB
#3 VCC
32V
5
µA
9V
2.5R
1R
1mA
0.1V
+
OVER VOLTAGE S/D
+
7.5V
25V
Thermal S/D
S
R
Q
Power on reset
+
L.E.B
S
R
Q
OSC
5V
Vref
Internal
bias
Good
logic
SFET
#2 DRAIN
#1 GND
#4 FB
BLOCK DIAGRAM
Rev. B
© 1999 Fairchild Semiconductor Corporation


Số phần tương tự - KA1H0380R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA1H0380RB FAIRCHILD-KA1H0380RB Datasheet
75Kb / 12P
   Fairchild Power Switch(SPS)
KA1H0380RB-TU FAIRCHILD-KA1H0380RB-TU Datasheet
75Kb / 12P
   Fairchild Power Switch(SPS)
KA1H0380RB-YDTU FAIRCHILD-KA1H0380RB-YDTU Datasheet
75Kb / 12P
   Fairchild Power Switch(SPS)
More results

Mô tả tương tự - KA1H0380R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA1M0880 FAIRCHILD-KA1M0880 Datasheet
139Kb / 8P
   SPS
KA1M0280R FAIRCHILD-KA1M0280R Datasheet
99Kb / 8P
   SPS
KA2S0880 FAIRCHILD-KA2S0880 Datasheet
139Kb / 8P
   SPS
KA2S0680 FAIRCHILD-KA2S0680 Datasheet
139Kb / 8P
   SPS
KA1H0365R FAIRCHILD-KA1H0365R Datasheet
99Kb / 8P
   SPS
logo
Optoway Technology Inc
SPS-4102WG OPTOWAY-SPS-4102WG Datasheet
203Kb / 6P
   SPS-4102WG / SPS-4102BWG (RoHS Compliant)
logo
Fairchild Semiconductor
FS6S0965R FAIRCHILD-FS6S0965R Datasheet
193Kb / 16P
   Power Switch(SPS)
logo
List of Unclassifed Man...
MX34014NFA ETC2-MX34014NFA Datasheet
122Kb / 1P
   GLASS FILLED SPS
logo
Fairchild Semiconductor
KA5M0765RQC FAIRCHILD-KA5M0765RQC Datasheet
755Kb / 12P
   Fairchild Power Switch(SPS)
KA2S0680B FAIRCHILD-KA2S0680B Datasheet
89Kb / 12P
   Fairchild Power Switch(SPS)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com