công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

LM324-MIL Datasheet(PDF) 20 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM324-MIL
Nội dung chi tiết  Quadruple Operational Amplifier
tải về  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 25 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
ALL AROUND
[0.05]
MAX
.002
.002 MAX
[0.05]
ALL AROUND
SOLDER MASK
OPENING
METAL
(.063)
[1.6]
(R.002 ) TYP
[0.05]
14X (
.039)
[1]
(
.063)
[1.6]
12X (.100 )
[2.54]
(.300 ) TYP
[7.62]
CDIP - 5.08 mm max height
J0014A
CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE
4214771/A 05/2017
LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X
SEE DETAIL A
SEE DETAIL B
SYMM
SYMM
1
7
8
14
DETAIL A
SCALE: 15X
SOLDER MASK
OPENING
METAL
DETAIL B
13X, SCALE: 15X



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn