công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM139AJB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM139AJB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Differential Comparators
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM139AJB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM139AJB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM139AJB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25
t – Time – µs
Overdrive = 5 mV
Overdrive = 100 mV
Overdrive = 20 mV
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
IO – Output Sink Current – mA
T = –55°C
A
T = 25°C
A
T = 125°C
A
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25
t – Time – µs
Overdrive = 5 mV
Overdrive = 100 mV
Overdrive = 20 mV
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0
5
10
15
20
25
30
35
VCC – Supply Voltage – V
T = –55°C
A
T = 0°C
A
T = 25°C
A
T = 70°C
A
T = 125°C
A
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5
10
15
20
25
30
35
VCC – Supply Voltage – V
T = –55°C
A
T = 0°C
A
T = 25°C
A
T = 70°C
A
T = 125°C
A
6
LM139A-MIL
SLCS161 – JUNE 2017
www.ti.com
Product Folder Links: LM139A-MIL
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
6.7 Typical Characteristics
Figure 1. Supply Current vs Supply Voltage
Figure 2. Input Bias Current vs Supply Voltage
Figure 3. Output Saturation Voltage
Figure 4. Response Time for Various Overdrives
Negative Transition
Figure 5. Response Time for Various Overdrives
Positive Transition


Số phần tương tự - LM139AJB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM139AJB TI-LM139AJB Datasheet
518Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139AJB TI-LM139AJB Datasheet
587Kb / 23P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139AJB TI-LM139AJB Datasheet
743Kb / 25P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139AJB TI1-LM139AJB Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139AJB TI-LM139AJB Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
More results

Mô tả tương tự - LM139AJB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM139 TI-LM139_06 Datasheet
587Kb / 23P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139-MIL TI1-LM139-MIL Datasheet
478Kb / 19P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
LM139A TI1-LM139A Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139 TI1-LM139_14 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
OPA843IDBVRG4 TI1-OPA843IDBVRG4 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139 TI-LM139 Datasheet
518Kb / 19P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-LM339 ESTEK-ET-LM339 Datasheet
277Kb / 6P
   Quad Differential Comparators
logo
Texas Instruments
LM2901ID TI-LM2901ID Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139 TI-LM139_07 Datasheet
743Kb / 25P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL COMPARATORS
LM139 TI1-LM139_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
LM111 TI1-LM111_15 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com