công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện SS12A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SS12A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  SS12A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SS12A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SS12A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
■ SMA foot print
Dimensions in inches and (millimeters)
A
C
B
B
0.104 (2.60)
A
0.068 (1.70)
C
0.060 (1.50)
SS12A THRU SS120A
1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
ht
t
p
:
//
www.lgesemi.com
mail:lge@lgesemi.com
Revision:201
70701-P1


Số phần tương tự - SS12A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SS12A ETC2-SS12A Datasheet
38Kb / 2P
   RATING AND CHARACTERTIC CURVES
logo
Rugao Dachang Electroni...
SS12A DACHANG-SS12A Datasheet
115Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier Reverse Voltage 20 to 100 V Forward Current 1.0 A
SS12A DACHANG-SS12A Datasheet
115Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Jiangsu High diode Semi...
SS12A HDSEMI-SS12A Datasheet
1Mb / 4P
   SMAK Plastic-Encapsulate Diodes
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS12A YANGJIE-SS12A Datasheet
202Kb / 2P
   Schottky Rectifier
More results

Mô tả tương tự - SS12A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
FM120-N FRONTIER-FM120-N Datasheet
119Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Chip Integration Techno...
B120W CITC-B120W Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140WS CITC-B140WS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12A CITC-SK12A Datasheet
152Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12AS CITC-SK12AS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12B CITC-SK12B Datasheet
96Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL12A CITC-SL12A Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLS12B CITC-SLS12B Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B120LWG-S CITC-B120LWG-S Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SKL16ASG CITC-SKL16ASG Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLL12AS CITC-SLL12AS Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com