công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF16N15 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF16N15
Giải thích chi tiết về linh kiện  150V N CHANNEL MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF16N15 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF16N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF16N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF16N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF16N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF16N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF16N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF16N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF16N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
     
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-.//Ω, 0 
,-.122.1µ /3/0 
"  !"  22µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





C+
 C@+ 
+-*+5-1)*µ(
&)*


+
∆C+
$∆
C@+ 
 
5-1)*µ(, 1)9

* &6

+$9
5
D=+ 
+-&)*++-*+


&
µ(
+-&1*+-&)*9


&*
µ(
5
=C/@
+-1)++-*+


&**
(
5
=C/@,!
+-1)++-*+


&**
(
 
+
= + 
+-+5-1)*µ(
1 *

< *
+
,
  
, 
+-&*+5-) :(

* &12
* &'

   
+-<*+5-) :(

: 2


 

5  
+-1)++-*+
-& *E#


6**
F&*


  

&<)
&F*


,!  

2*
<*

   

 
+-6)+5-&' <(
,-1)Ω


&&
2*


,

&&)
1<*


 

)*
&&*


 

:*
&6*

G
 =
+-&1*+5-&' <(
+-&*+


12
2*

G
= 

< )


G
=

&&


     
5
7 


&& '
(
5
7;  


<' <
(
+
 + 
+-*+5-&& '(


& )
+

,!, !
+-*+5-&' <(
5$-&**($µ

:)


G
,!, !

* 2)

µ


Số phần tương tự - FQPF16N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF16N15 ISC-FQPF16N15 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQPF16N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com