công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU25H06-E3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BU25H06-E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced isoCink™ Bridge Rectifiers
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BU25H06-E3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  BU25H06-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BU25H06-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BU25H06-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BU25H06-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BU25H06-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
BU25H06-E3, BU25H08-E3
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 08-Apr-16
2
Document Number: 87650
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
(1) Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle
Notes
(1) With 60 W air cooled heatsink
(2) Without heatsink, free air
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
SYMBOL
TYP.
MAX.
UNIT
Maximum instantaneous forward
voltage per diode (1)
IF = 12.5 A
TA = 25 °C
VF
0.97
1.05
V
TA = 125 °C
0.87
0.95
Maximum reverse current per diode
rated VR
TA = 25 °C
IR
-5.0
μA
TA = 125 °C
120
350
Typical junction capacitance per diode
4.0 V, 1 MHz
CJ
125
-
pF
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
BU25H06
BU25H08
UNIT
Typical thermal resistance
RJC (1)
2.5
°C/W
RJA (2)
24
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PREFERRED PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
BU25H06-E3/P
4.84
P
20
Tube
BU25H06-E3/A
4.84
A
250
Paper tray


Số phần tương tự - BU25H06-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BU25H06-M3 VISHAY-BU25H06-M3 Datasheet
117Kb / 5P
   Enhanced isoCink™ Bridge Rectifiers
Revision: 08-Apr-16
More results

Mô tả tương tự - BU25H06-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BU2506-E3-51 VISHAY-BU2506-E3-51 Datasheet
107Kb / 6P
   Enhanced isoCink™ Bridge Rectifiers
Revision: 23-Apr-13
BU25H06-M3 VISHAY-BU25H06-M3 Datasheet
117Kb / 5P
   Enhanced isoCink™ Bridge Rectifiers
Revision: 08-Apr-16
PB5006-E3 VISHAY-PB5006-E3 Datasheet
98Kb / 5P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU25H06 VISHAY-BU25H06_V01 Datasheet
139Kb / 5P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
PB3006 VISHAY-PB3006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
PB5006 VISHAY-PB5006_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU2508-E3 VISHAY-BU2508-E3 Datasheet
111Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 16-Aug-13
BU1006A VISHAY-BU1006A_V01 Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
BU1206 VISHAY-BU1206_V01 Datasheet
150Kb / 6P
   Enhanced isoCink??Bridge Rectifiers
01-Jan-2022
PB3506 VISHAY-PB3506_13 Datasheet
94Kb / 6P
   Enhanced isoCink Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com