công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ11 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện BUZ11
Giải thích chi tiết về linh kiện  30A, 50V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BUZ11 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  BUZ11 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BUZ11 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BUZ11 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor BUZ11 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor BUZ11 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor BUZ11 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
BUZ1 Rev. A
FIGURE 12. SOURCE TO DRAIN DIODE VOLTAGE
FIGURE 13. GATE TO SOURCE VOLTAGE vs GATE CHARGE
Test Circuits and Waveforms
FIGURE 14. SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
FIGURE 15. RESISTIVE SWITCHING WAVEFORMS
FIGURE 16. GATE CHARGE TEST CIRCUIT
FIGURE 17. GATE CHARGE WAVEFORMS
Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VSD, SOURCE TO DRAIN VOLTAGE (V)
103
102
101
100
10-1
PULSE DURATION = 80
µs
TJ = 25
oC
TJ = 150
oC
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
15
10
5
0
0
1020304050
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 45A
VDS = 10V
VDS = 40V
VGS
RL
RG
DUT
+
-
VDD
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0
0.3
µF
12V
BATTERY
50k
VDS
S
DUT
D
G
Ig(REF)
0
(ISOLATED
VDS
0.2
µF
CURRENT
REGULATOR
ID CURRENT
SAMPLING
IG CURRENT
SAMPLING
SUPPLY)
RESISTOR
RESISTOR
SAME TYPE
AS DUT
Qg(TOT)
Qgd
Qgs
VDS
0
VGS
VDD
Ig(REF)
0
BUZ11


Số phần tương tự - BUZ11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BUZ11 STMICROELECTRONICS-BUZ11 Datasheet
80Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.03W - 33A TO-220 STripFET] MOSFET
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ11 SIEMENS-BUZ11 Datasheet
120Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistorm (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ11 INTERSIL-BUZ11 Datasheet
45Kb / 6P
   30A, 50V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
June 1999
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ11 NJSEMI-BUZ11 Datasheet
131Kb / 3P
   N - CHANNEL 50V - 0.03Q - 33A TO-220 STripFET??MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ11 ISC-BUZ11 Datasheet
66Kb / 2P
   High input impedance
More results

Mô tả tương tự - BUZ11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
BUZ11 INTERSIL-BUZ11 Datasheet
45Kb / 6P
   30A, 50V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
June 1999
IRFP140N INTERSIL-IRFP140N Datasheet
126Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
IRF540N INTERSIL-IRF540N Datasheet
126Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
IRF540N FAIRCHILD-IRF540N Datasheet
138Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel, Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF75631P3 INTERSIL-HUF75631P3 Datasheet
343Kb / 9P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
RFG40N10 FAIRCHILD-RFG40N10 Datasheet
371Kb / 6P
   40A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF76419P3 INTERSIL-HUF76419P3 Datasheet
334Kb / 9P
   27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
RFG40N10 INTERSIL-RFG40N10 Datasheet
51Kb / 6P
   40A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76419P3 FAIRCHILD-HUF76419P3 Datasheet
215Kb / 10P
   27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA75631P3 FAIRCHILD-HUFA75631P3 Datasheet
201Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com