công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K0820yURP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Littelfuse

tên linh kiện K0820yURP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RoHS Compliant
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

K0820yURP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Littelfuse

  K0820yURP Datasheet HTML 1Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 2Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 3Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 4Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 5Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 6Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 7Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 8Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 9Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Specifications are subject to change without notice.
5
© 2016 Littelfuse, Inc.
Teccor® brand Thyristors
Revised: 11/28/16
Standard Unidirectional SIDACs
100-250 V ac
60 Hz
100-250 V ac
60 Hz
SCR
Sidac
Figure 16: Comparison of SIDAC versus SCR for Gas
Ignitor Circuit
Figure 15: Low-voltage Input Circuit for Gas Ignition
4.7 µF
100 V
10 µF
50 V
24 V ac
60 Hz
4.7 µF
100 V
½ W
K1200E
Sidac
200 V
H.V.
Ignitor
1.2 µF
4.7 k
- +
- +
+
-
yU
Figure 17: SIDAC Circuit for High-power Igniter
0.47µF
60 Hz
2.2 µF
AC 240V
K2200yU
1k
2.2M
1k
K1500yU
Figure 18: SIDAC Circuit for Gas Ignition
Soldering Parameters
Reflow condition
Pb - Free assembly
Pre Heat
-Temperature Min (T
s(min))
150°C
-Temperature Max (T
s(max))
200°C
-Time (min to max) (t
s)
60-180 secs
Average ramp up rate (LiquidusTemp)
(T
L) to peak
5°C/second max
T
S(max) to TL - Ramp-up Rate
5°C/second max
Reflow
-Temperature (T
L) (Liquidus)
217°C
-Time (t
L)
60-150 seconds
PeakTemperature (T
P)
260+0/-5 °C
Time within 5°C of actual peak
Temperature(t
p)
20-40 seconds
Ramp-down Rate
5°C/second max
Time 25°C to peakTemperature(T
p)
8 minutes max
Do not exceed
280°C
Time
TP
TL
TS(max)
TS(min)
25
tP
tL
tS
time to peak temperature
Preheat
Preheat
Ramp-up
Ramp-up
Ramp-down
Ramp-do


Số phần tương tự - K0820yURP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
K0820GURP LITTELFUSE-K0820GURP Datasheet
671Kb / 8P
   Standard Unidirectional SIDACs
K0820S1URP LITTELFUSE-K0820S1URP Datasheet
671Kb / 8P
   Standard Unidirectional SIDACs
More results

Mô tả tương tự - K0820yURP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF6612TRPBF IRF-IRF6612TRPBF Datasheet
249Kb / 10P
   RoHs Compliant
logo
Assmann Electronics Inc...
V7236A1 ASSMANN-V7236A1 Datasheet
107Kb / 1P
   RoHS compliant
logo
List of Unclassifed Man...
S6006FS22 ETC2-S6006FS22 Datasheet
205Kb / 12P
   RoHS Compliant
logo
Pulse A Technitrol Comp...
23Z105SMFNL PULSE-23Z105SMFNL Datasheet
360Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
logo
International Rectifier
IRF6691TR1PBF IRF-IRF6691TR1PBF Datasheet
642Kb / 10P
   RoHs Compliant
logo
Littelfuse
L4008D6RP LITTELFUSE-L4008D6RP Datasheet
176Kb / 8P
   RoHS Compliant
logo
Everlight Electronics C...
15-21-Y2SC-A0S1T1B25E EVERLIGHT-15-21-Y2SC-A0S1T1B25E Datasheet
351Kb / 14P
   RoHS compliant
logo
Pulse A Technitrol Comp...
E2081FNL PULSE-E2081FNL Datasheet
444Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
E2457FNL PULSE-E2457FNL Datasheet
437Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
logo
Assmann Electronics Inc...
A-CCS-052-Z-T ASSMANN-A-CCS-052-Z-T Datasheet
303Kb / 1P
   RoHS compliant
logo
Everlight Electronics C...
19-213-Y2SC-9AS1T1B0E-3T EVERLIGHT-19-213-Y2SC-9AS1T1B0E-3T Datasheet
438Kb / 11P
   RoHS compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com