công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K0820yURP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Littelfuse

tên linh kiện K0820yURP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RoHS Compliant
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

K0820yURP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Littelfuse

  K0820yURP Datasheet HTML 1Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 2Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 3Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 4Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 5Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 6Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 7Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 8Page - Littelfuse K0820yURP Datasheet HTML 9Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2
Revised: 11/28/16
Specifications are subject to change without notice.
© 2016 Littelfuse, Inc.
Teccor® brand Thyristors
Standard Unidirectional SIDACs
Electrical Specifications (T
J = 25°C, unless otherwise specified)
Symbol
Parameters
Test Conditions
Min
Max
Unit
I
T(RMS)
On-state RMS Current
50/60Hz
1
A
I
DRM
Repetitive Peak Off-state Current
V = V
DRM
50/60Hz Sine Wave
5
μA
V
TM
Peak On-state Voltage
I
T = 1A
1.2
V
I
H
Dynamic Holding Current
R
L = 100Ω
50/60Hz Sine Wave
10
80
mA
R
S
(V
BO – VS)
Switching Resistance, R
S=
________
(I
S – IBO)
50/60Hz Sine Wave
100
Ω
I
BO
Breakover Current
50/60Hz Sine Wave
10
μA
I
TRM
Peak Repetitive Pulse Current (refer to figure 4)
K0820yU~
K0900yU
T
P=10μs
T
A=125C
60Hz
80
A
5Hz
160
K1050yU~
K2000yU
T
P=10μs
T
A=125C
60Hz
120
5Hz
280
K2200yU~
K2500yU
T
P=10μs
T
A=135C
60Hz
120
5Hz
280
I
TSM
Peak Non-repetitive Surge Current
(refer to figure 5)
Single Cycle
60Hz
20
A
50Hz
16.7
di/dt
Critical Rate of Rise of On-state Current
150
A/μs
dv/dt
Critical Rate of Rise of Off-state Voltage
1500
V/μs
T
S
Storage Temperature Range
-40
150
°C
T
J
Junction Temperature Range
K0820yU~K2000yU
-40
125
°C
K2200yU~K2500yU
-40
150
R
θJL
Thermal Resistance, Junction to Lead
DO-214
30
°C/W
DO-15
18
Figure 1: V-I Characteristics
-V
+I
VDRM
+V
VS
IS
IH
RS
IDRM
IBO
VBO
VT
IT
(IS -IBO)
(VBO -VS)
=
-I
Figure 2: On-state Current vs. On-state
Voltage (Typical)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.8
1.01.2
1.41.6
1.8
2.0
Instantaneous On-state Voltage (v
T) – Volts


Số phần tương tự - K0820yURP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
K0820GURP LITTELFUSE-K0820GURP Datasheet
671Kb / 8P
   Standard Unidirectional SIDACs
K0820S1URP LITTELFUSE-K0820S1URP Datasheet
671Kb / 8P
   Standard Unidirectional SIDACs
More results

Mô tả tương tự - K0820yURP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF6612TRPBF IRF-IRF6612TRPBF Datasheet
249Kb / 10P
   RoHs Compliant
logo
Assmann Electronics Inc...
V7236A1 ASSMANN-V7236A1 Datasheet
107Kb / 1P
   RoHS compliant
logo
List of Unclassifed Man...
S6006FS22 ETC2-S6006FS22 Datasheet
205Kb / 12P
   RoHS Compliant
logo
Pulse A Technitrol Comp...
23Z105SMFNL PULSE-23Z105SMFNL Datasheet
360Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
logo
International Rectifier
IRF6691TR1PBF IRF-IRF6691TR1PBF Datasheet
642Kb / 10P
   RoHs Compliant
logo
Littelfuse
L4008D6RP LITTELFUSE-L4008D6RP Datasheet
176Kb / 8P
   RoHS Compliant
logo
Everlight Electronics C...
15-21-Y2SC-A0S1T1B25E EVERLIGHT-15-21-Y2SC-A0S1T1B25E Datasheet
351Kb / 14P
   RoHS compliant
logo
Pulse A Technitrol Comp...
E2081FNL PULSE-E2081FNL Datasheet
444Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
E2457FNL PULSE-E2457FNL Datasheet
437Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
logo
Assmann Electronics Inc...
A-CCS-052-Z-T ASSMANN-A-CCS-052-Z-T Datasheet
303Kb / 1P
   RoHS compliant
logo
Everlight Electronics C...
19-213-Y2SC-9AS1T1B0E-3T EVERLIGHT-19-213-Y2SC-9AS1T1B0E-3T Datasheet
438Kb / 11P
   RoHS compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com