công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM27C256-200 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM27C256-200
Giải thích chi tiết về linh kiện  256 Kilobit (32,768 x 8-Bit) CMOS EPROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM27C256-200 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Advanced Micro Devices

  AM27C256-200 Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM27C256-200 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
AMD
2-36
Am27C256
ORDERING INFORMATION
OTP Products
DEVICE NUMBER
Am27C256
256 Kilobit (32,768 x 8-Bit) CMOS OTP EPROM
Valid Combinations
AM27C256-55
AM27C256-70
AM27C256-90
AM27C256-120
AM27C256-150
AM27C256-200
AM27C256-255
PACKAGE TYPE
P = 28-Pin Plastic DIP (PD 028)
J = 32-Pin Rectangular Plastic Leaded Chip
Carrier (PL 032)
E = 32-Pin TSOP (TS 032)
AMD Standard products are available in several packages and operating ranges. The order number (Valid Combination) is
formed by a combination of:
C
P
-55
AM27C256
OPTIONAL PROCESSING
Blank = Standard Processing
TEMPERATURE RANGE
C = Commercial (0
°C to +70°C)
I
= Industrial (–40
°C to + 85°C)
SPEED OPTION
See Product Selector Guide and Valid Combinations
JC, PC, EC,
JI, PI, EI
Valid Combinations
Valid Combinations list configurations planned to be
supported in volume for this device. Consult the lo-
cal AMD sales office to confirm availability of specific
valid combinations and to check on newly released
combinations.
JC, PC, EC


Số phần tương tự - AM27C256-200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM27C256-200DC AMD-AM27C256-200DC Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
AM27C256-200DCB AMD-AM27C256-200DCB Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
AM27C256-200DE AMD-AM27C256-200DE Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
AM27C256-200DEB AMD-AM27C256-200DEB Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
AM27C256-200DI AMD-AM27C256-200DI Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
More results

Mô tả tương tự - AM27C256-200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AMD27C64 AMD-AMD27C64 Datasheet
88Kb / 11P
   64 Kilobit (8,192 x 8-Bit) CMOS EPROM
logo
National Semiconductor ...
NMC27C32B NSC-NMC27C32B Datasheet
143Kb / 10P
   32,768-Bit (4096 x 8) CMOS EPROM
logo
Fairchild Semiconductor
NMC27C32B FAIRCHILD-NMC27C32B Datasheet
143Kb / 10P
   32,768-Bit (4096 x 8) CMOS EPROM
logo
Advanced Micro Devices
AM27C64 AMD-AM27C64 Datasheet
172Kb / 12P
   64 Kilobit (8 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C512 AMD-AM27C512 Datasheet
168Kb / 12P
   512 Kilobit (64 K x 8-Bit) CMOS EPROM
AM27C256 AMD-AM27C256 Datasheet
171Kb / 12P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPRO
AM27X256 AMD-AM27X256 Datasheet
139Kb / 10P
   256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS ExpressROM Device
AM27C020 AMD-AM27C020 Datasheet
172Kb / 12P
   2 Megabit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM
logo
NEC
UPD43256A NEC-UPD43256A Datasheet
360Kb / 9P
   32,768 X 8-BIT STATIC CMOS RAM
logo
Cypress Semiconductor
CY27C256 CYPRESS-CY27C256 Datasheet
260Kb / 11P
   32K x 8-Bit CMOS EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com