công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG3247BRU bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG3247BRU
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG3247BRU bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG3247BRU Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG3247BRU Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
PRELIMINARY TECHNICAL DATA
REV. PrD
ADG3247
–11–
OUTLINE DIMENSIONS
40-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
(CP-40)
Dimensions shown in millimeters
1
40
10
11
31
30
21
20
BOTTOM
VIEW
4.25
3.70 SQ
1.75
TOP
VIEW
6.00
BSC SQ
PIN 1
INDICATOR
5.75
BSC SQ
12 MAX
0.30
0.23
0.18
0.20 REF
SEATING
PLANE
1.00
0.90
0.80
0.05 MAX
0.02 NOM
COPLANARITY
0.08
1.00 MAX
0.65 NOM
4.50
REF
0.50
0.40
0.30
0.50
BSC
PIN 1
INDICATOR
0.60 MAX
0.60 MAX
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-220-VJJD-2
38-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP]
(RU-38)
Dimensions shown in millimeters
38
20
19
1
9.80
9.70
9.60
PIN 1
SEATING
PLANE
0.15
0.05
0.50
BSC
1.20
MAX
0.27
0.17
0.20
0.09
8
0
4.50
4.40
4.30
6.40 BSC
0.70
0.60
0.45
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-153BD-1
COPLANARITY
0.10


Số phần tương tự - ADG3247BRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3247BRU AD-ADG3247BRU Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3247BRU-REEL7 AD-ADG3247BRU-REEL7 Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3247BRUZ AD-ADG3247BRUZ Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3247BRUZ AD-ADG3247BRUZ Datasheet
12Mb / 12P
   2.5V/3.3V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
ADG3247BRUZ-REEL7 AD-ADG3247BRUZ-REEL7 Datasheet
12Mb / 12P
   2.5V/3.3V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
More results

Mô tả tương tự - ADG3247BRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG3247 AD-ADG3247_15 Datasheet
390Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3247BRUZ AD-ADG3247BRUZ Datasheet
391Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 16-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3245BRU AD-ADG3245BRU Datasheet
324Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. B
ADG3246 AD-ADG3246_15 Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3245 AD-ADG3245 Datasheet
333Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrE
ADG3246 AD-ADG3246 Datasheet
353Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. PrC
ADG3246BCPZ AD-ADG3246BCPZ Datasheet
367Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
REV. 0
ADG3246 AD-ADG3246_V01 Datasheet
651Kb / 17P
   2.5 V/3.3 V, 10-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. B
ADG3245 AD-ADG3245_V01 Datasheet
320Kb / 12P
   2.5 V/3.3 V, 8-Bit, 2-Port Level Translating, Bus Switch
Rev. C
ADG3242 AD-ADG3242_15 Datasheet
680Kb / 16P
   2.5 V/3.3 V, 2-Bit Common Control Level Translator Bus Switch
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com