công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GS1117CST-5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix |
|
GS1117CST-5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix |
4 / 6 page GS1117 Vishay Semiconductors formerly General Semiconductor www.vishay.com Document Number 74802 4 20-Feb-02 Ratings and Characteristic Curves (TA = 25°C unless otherwise noted) 1.15 1.20 1.25 1.30 1.10 1.05 20 40 60 80 100 120 140 Fig. 2 – Dropout Voltage v.s. Temperature Ambient Temperature ( °C) 0 20 40 60 80 100 --50 --25 0 25 50 75 100 125 Fig. 4 – Adjust Pin Current Temperature ( °C) 0 --1.2 --1.6 --0.8 --0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 --20 0 20 40 60 80 100 120 140 Fig. 5 – Temperature Stability Temperature ( °C) IOUT = 800mA 200 400 800 1000 600 Fig. 1 – Dropout Voltage Output Current (mA) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 12 4 5 6 3 Fig. 3 – Minimum Load Current (Adjustable Version) Input / Output Differential Voltage (V) 1 2 3 4 5 0 100 1K 100K 10K 1M Fig. 6 – Ripple Rejection (with Cadj 25 µF) Frequency (Hz) 20 30 40 50 60 70 80 10 IOUT = 0.5A TJ = 0°C TJ = 25°C COUT = 25 µF COUT = 25 µF COUT = 10 µF COUT = 10µF TJ = 125°C TJ = 0°C TJ = 50°C TJ = 125°C |
Số phần tương tự - GS1117CST-5 |
|
Mô tả tương tự - GS1117CST-5 |