công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE8000 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện ACE8000
Giải thích chi tiết về linh kiện  ACE8001 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

ACE8000 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button ACE8000 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor ACE8000 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 31 page
background image
10
www.fairchildsemi.com
ACE8001 Product Family Rev. B.2
Figure 10: VOL/VOH
Current (mA)
VOL vs. IOL (G5 @ 25
°C)
VOL vs. IOL (G0-G4 @ 25
°C)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
0.00
0
2
5
8
15
0
2
5
8
15
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
2.2V
2.7V
2.2V
2.7V
3.3V
3.6V
5.5V
2.2V
2.7V
2.2V
2.7V
3.3V
3.6V
5.5V
Current (mA)
Current (mA)
0
0.2
0.4
0.5
0.8
1
1.2
0
0.2
0.4
0.5
0.8
1
1.2
Current (mA)
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
VOH vs. IOH (G0-G4 @ 25
°C)
VOH vs. IOH (G5 @ 25
°C)


Số phần tương tự - ACE8000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE803N ACE-ACE803N Datasheet
651Kb / 8P
   Ultra Low Power Microprocessor Reset IC
VER 1.2
ACE803ND ACE-ACE803ND Datasheet
926Kb / 9P
   3-Pin Microprocessor Reset Circuits
VER 1.1
ACE809 ACE-ACE809 Datasheet
200Kb / 6P
   3-Pin Microprocessor Reset Circuits
VER 1.2
ACE809 ACE-ACE809 Datasheet
308Kb / 5P
   3-Pin Microprocessor Reset Circuits
VER 1.3
ACE809JBM+H ACE-ACE809JBM+H Datasheet
200Kb / 6P
   3-Pin Microprocessor Reset Circuits
VER 1.2
More results

Mô tả tương tự - ACE8000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
ACE1501 FAIRCHILD-ACE1501 Datasheet
1Mb / 33P
   ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1101 FAIRCHILD-ACE1101 Datasheet
152Kb / 33P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1001 FAIRCHILD-ACE1001 Datasheet
510Kb / 32P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1202 FAIRCHILD-ACE1202 Datasheet
2Mb / 39P
   Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1502 FAIRCHILD-ACE1502 Datasheet
1Mb / 33P
   Arithmetic Controller Engine for Low Power Applications
logo
Altera Corporation
EP1K50TC144-3N ALTERA-EP1K50TC144-3N Datasheet
1Mb / 86P
   ACEX 1K Programmable Logic Device Family
logo
Fairchild Semiconductor
FAN302UL FAIRCHILD-FAN302UL Datasheet
1Mb / 19P
   PWM Controller for Low Standby Power Battery-Charger Applications
logo
VTI technologies
SCA3100-D04-1 VTI-SCA3100-D04-1 Datasheet
936Kb / 43P
   Product Family Specification
logo
Samsung semiconductor
KLMAG2GEND-B031 SAMSUNG-KLMAG2GEND-B031 Datasheet
404Kb / 27P
   e쨌MMC Product family
logo
Infineon Technologies A...
TDA21231 INFINEON-TDA21231_15 Datasheet
1Mb / 19P
   DrMOS Product Family
2015-04-23,Rev.2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com