công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XZDG25X143S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SunLED Corporation

tên linh kiện XZDG25X143S
Giải thích chi tiết về linh kiện  IR-reflow compatible
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNLED [SunLED Corporation]
Trang chủ  http://www.sunled.com
Logo SUNLED - SunLED Corporation

XZDG25X143S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SunLED Corporation

  XZDG25X143S Datasheet HTML 1Page - SunLED Corporation XZDG25X143S Datasheet HTML 2Page - SunLED Corporation XZDG25X143S Datasheet HTML 3Page - SunLED Corporation XZDG25X143S Datasheet HTML 4Page - SunLED Corporation XZDG25X143S Datasheet HTML 5Page - SunLED Corporation XZDG25X143S Datasheet HTML 6Page - SunLED Corporation XZDG25X143S Datasheet HTML 7Page - SunLED Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Part Number: XZDG25X143S
Sep 16,2016
XDSB6412
V3-Z Layout: Maggie L.
P. 1/7
5.6mm x 3.0mm SURFACE MOUNT LED LAMP
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25(0.01") unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
Package Schematics
Typical Applications
Entertainment and accent lighting
Architectural lighting
Ideal substitute for halogen and florescent lighting
Automotive interior and exterior lighting
Specialty lighting (Markers, Beacon, Pathway)
Features
5.6mm x 3.0mm x 0.77mm SMD LED
IR-reflow compatible
Standard Package: 2,000pcs / Reel
White SMD package with silicone resin
MSL (Moisture Sensitivity Level): 2a
RoHS compliant


Số phần tương tự - XZDG25X143S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZDG25X109FS SUNLED-XZDG25X109FS Datasheet
352Kb / 6P
   Ideal for indication for hand held products
More results

Mô tả tương tự - XZDG25X143S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZVGMDK53W-9 SUNLED-XZVGMDK53W-9 Datasheet
288Kb / 4P
   IR-reflow compatible
XZCB25X143S SUNLED-XZCB25X143S Datasheet
342Kb / 7P
   IR-reflow compatible
XZDGKMDK53W-9 SUNLED-XZDGKMDK53W-9 Datasheet
301Kb / 4P
   IR-reflow compatible
XZMYLA109FS SUNLED-XZMYLA109FS Datasheet
373Kb / 6P
   IR-reflow compatible
XZCBDMDK53W-9 SUNLED-XZCBDMDK53W-9 Datasheet
287Kb / 4P
   IR-reflow compatible
XZVGMYK53W-9 SUNLED-XZVGMYK53W-9 Datasheet
288Kb / 4P
   IR-reflow compatible
XZMOLA109FS SUNLED-XZMOLA109FS Datasheet
371Kb / 6P
   IR-reflow compatible
logo
Kingbright Corporation
AA3535SEL2Z4S KINGBRIGHT-AA3535SEL2Z4S Datasheet
335Kb / 6P
   Compatible with IR-reflow processes
logo
CUI INC
SJ2-2551X-SMT CUI-SJ2-2551X-SMT Datasheet
722Kb / 4P
   reflow solder compatible
SJ2-3582X-SMT CUI-SJ2-3582X-SMT Datasheet
502Kb / 4P
   reflow solder compatible
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com