công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XZBGR68W5MAV-3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SunLED Corporation

tên linh kiện XZBGR68W5MAV-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Long life and robust package
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNLED [SunLED Corporation]
Trang chủ  http://www.sunled.com
Logo SUNLED - SunLED Corporation

XZBGR68W5MAV-3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SunLED Corporation

  XZBGR68W5MAV-3 Datasheet HTML 1Page - SunLED Corporation XZBGR68W5MAV-3 Datasheet HTML 2Page - SunLED Corporation XZBGR68W5MAV-3 Datasheet HTML 3Page - SunLED Corporation XZBGR68W5MAV-3 Datasheet HTML 4Page - SunLED Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Part Number: XZBGR68W5MAV-3
1.0x0.5x0.2mm (0402) SMD CHIP LED LAMP
Aug 03, 2016
XDSB7630
V5-Z
Layout: Maggie L.
P. 3/4
Tape Specification (Units : mm)
The device has a single mounting surface.
The device must be mounted according to
Reel Dimension
Recommended Soldering Pattern
(Units : mm; Tolerance: ± 0.1)
Remarks:
If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, Luminous intensity / luminous flux, or wavelength),
the typical accuracy of the sorting process is as follows:
1. Wavelength: +/-1nm
2. Luminous intensity / luminous flux: +/-15%
3. Forward Voltage: +/-0.1V
Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.
Mask open area ratio:80%
Mask thickness:80~100um


Số phần tương tự - XZBGR68W5MAV-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZBGR155W5MAV SUNLED-XZBGR155W5MAV Datasheet
224Kb / 4P
   Long life and robust package
XZBGRBBRMER158W SUNLED-XZBGRBBRMER158W Datasheet
266Kb / 4P
   Ideal for indication light on hand held products
XZBGRBBRMERK150W SUNLED-XZBGRBBRMERK150W Datasheet
291Kb / 4P
   Ideal for indication light on hand held products
More results

Mô tả tương tự - XZBGR68W5MAV-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZM2CRK55W-2 SUNLED-XZM2CRK55W-2 Datasheet
264Kb / 4P
   Long life and robust package
XZM2MRTNI55W-8 SUNLED-XZM2MRTNI55W-8 Datasheet
285Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK53W-3 SUNLED-XZMDK53W-3 Datasheet
256Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK56W SUNLED-XZMDK56W Datasheet
260Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK81FS SUNLED-XZMDK81FS Datasheet
275Kb / 5P
   Long life and robust package
XZMDKDGK56W SUNLED-XZMDKDGK56W Datasheet
293Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMER68W-3 SUNLED-XZMER68W-3 Datasheet
237Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMOK56W SUNLED-XZMOK56W Datasheet
263Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMYF151W SUNLED-XZMYF151W Datasheet
225Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMOK81FS SUNLED-XZMOK81FS Datasheet
275Kb / 5P
   Long life and robust package
XZCBD53W-6 SUNLED-XZCBD53W-6 Datasheet
261Kb / 4P
   Long life and robust package
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com