công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST485EXD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST485EXD
Giải thích chi tiết về linh kiện  짹15KV ESD PROTECTED, LOW POWER RS-485/RS-422 TRANSCEIVER
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST485EXD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button ST485EXD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST485EXD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
ST485E
8/13
Figure 9 : Receiver Output Current vs Output
Low Voltage
Figure 10 : Receiver Output Current vs Output
High Voltage
Figure 11 : Driver Output Current vs Output Low
Voltage
Figure 12 : Driver Output Current vs Output High
Voltage
Figure 13 : Supply Current vs Temperature
Figure 14 : Receiver High Level Output Voltage
vs Temperature


Số phần tương tự - ST485EXD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST485EXD STMICROELECTRONICS-ST485EXD Datasheet
265Kb / 13P
   짹5KV ESD PROTECTED, LOW POWER RS-485/RS-422 TRANSCEIVER
ST485EXDR STMICROELECTRONICS-ST485EXDR Datasheet
265Kb / 13P
   짹5KV ESD PROTECTED, LOW POWER RS-485/RS-422 TRANSCEIVER
ST485EXDR STMICROELECTRONICS-ST485EXDR Datasheet
305Kb / 19P
   짹15KV ESD protected, low power RS-485/RS-422 transceiver
ST485EXDR STMICROELECTRONICS-ST485EXDR Datasheet
709Kb / 18P
   /-15 kV ESD protected, low power RS-485/RS-422 transceiver
More results

Mô tả tương tự - ST485EXD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST485E STMICROELECTRONICS-ST485E_07 Datasheet
305Kb / 19P
   짹15KV ESD protected, low power RS-485/RS-422 transceiver
ST485ER STMICROELECTRONICS-ST485ER_06 Datasheet
278Kb / 19P
   짹15KV ESD protected, Low power RS-485/RS-422 transceiver
logo
Intersil Corporation
ISL4485E INTERSIL-ISL4485E Datasheet
403Kb / 11P
   짹15kV ESD Protected, 20Mbps, 5V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver
logo
Renesas Technology Corp
ISL4485E RENESAS-ISL4485E Datasheet
620Kb / 11P
   짹15kV ESD Protected, 20Mbps, 5V, Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver
logo
STMicroelectronics
ST485E STMICROELECTRONICS-ST485E Datasheet
265Kb / 13P
   짹5KV ESD PROTECTED, LOW POWER RS-485/RS-422 TRANSCEIVER
ST485ER STMICROELECTRONICS-ST485ER Datasheet
303Kb / 13P
   5KV ESD PROTECTED, LOW POWER RS-485/RS-422 TRANSCEIVER
ST485EB STMICROELECTRONICS-ST485EB Datasheet
709Kb / 18P
   /-15 kV ESD protected, low power RS-485/RS-422 transceiver
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX481E MAXIM-MAX481E Datasheet
133Kb / 16P
   짹15kV ESD-Protected, Slew-Rate-Limited, Low-Power, RS-485/RS-422 Transceivers
Rev 3; 7/96
MAX1487E MAXIM-MAX1487E Datasheet
310Kb / 16P
   짹15kV ESD-Protected, Slew-Rate-Limited, Low-Power, RS-485/RS-422 Transceivers
19-0410; Rev 4; 10/03
MAX3093E MAXIM-MAX3093E Datasheet
416Kb / 13P
   짹15kV ESD-Protected, 10Mbps, 3V/5V, Low-Power Quad RS-422/RS-485 Receivers
19-1779; Rev 2; 10/02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com