công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA064X104K5GALTU bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện CA064X104K5GALTU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

CA064X104K5GALTU bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Kemet Corporation

Back Button CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 9Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 10Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 11Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 12Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 13Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 14Page - Kemet Corporation CA064X104K5GALTU Datasheet HTML 15Page - Kemet Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com
C1016_C0G_ARRAY_SMD • 10/14/2016 11
11
Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
Capacitor Array, C0G Dielectric, 10 – 200 VDC, (Commercial & Automotive Grade)
Construction
Detailed Cross Section
Barrier Layer
(Ni)
Inner
Electrodes
(Ni)
Barrier Layer
(Ni)
Inner
Electrodes
(Ni)
Dielectric
Material (CaZrO
3)
Epoxy Layer
(Ag)
Epoxy Layer
(Ag)
End Termination/
External Electrode
(Cu)
End Termination/
External Electrode
(Cu)
Termination Finish
(100% Matte Sn /
SnPb - 5% Pb min)
Termination Finish
(100% Matte Sn /
SnPb - 5% Pb min)
Capacitor Marking (Optional):
Laser marking option is not available on:
• C0G, Ultra Stable X8R and Y5V dielectric devices
• EIA 0402 case size devices
• EIA 0603 case size devices with Flexible Termination option.
• KPS Commercial and Automotive grade stacked devices.
These capacitors are supplied unmarked only.


Số phần tương tự - CA064X104K5GALTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
CA064X104K5RACTU KEMET-CA064X104K5RACTU Datasheet
2Mb / 20P
   Capacitor Array, X7R Dielectric, 10 - 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
CA064X104K5RALTU KEMET-CA064X104K5RALTU Datasheet
2Mb / 20P
   Capacitor Array, X7R Dielectric, 10 - 200 VDC (Commercial & Automotive Grade)
More results

Mô tả tương tự - CA064X104K5GALTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
C0805C102K5RAC7800 KEMET-C0805C102K5RAC7800 Datasheet
1Mb / 24P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C2824H393KUGWCTU KEMET-C2824H393KUGWCTU Datasheet
1Mb / 17P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C0805C225M4RACAUTO KEMET-C0805C225M4RACAUTO Datasheet
1Mb / 23P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C1210C332JCGACTU KEMET-C1210C332JCGACTU Datasheet
1Mb / 22P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C0603C333K5RACTU KEMET-C0603C333K5RACTU Datasheet
1Mb / 24P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C0603C470J5GACAUTO KEMET-C0603C470J5GACAUTO Datasheet
1Mb / 19P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C0603C104J3RECAUTO KEMET-C0603C104J3RECAUTO Datasheet
1Mb / 18P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C1206X106K4RACAUTO KEMET-C1206X106K4RACAUTO Datasheet
1Mb / 22P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C1003_C0G_SMD KEMET-C1003_C0G_SMD Datasheet
871Kb / 22P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
8/21/2023
C0805C226M9PACTU KEMET-C0805C226M9PACTU Datasheet
1Mb / 20P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C1210C225K1RAC KEMET-C1210C225K1RAC Datasheet
1Mb / 24P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com